| データシートサーチシステム |
|
STM32L4P5CEU3 データシート(PDF) 115 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4P5CEU3 データシート(HTML) 115 Page - STMicroelectronics |
|
115 / 311 page ![]() Table 16. Alternate function AF0 to AF7(1) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 OTG_FS/SYS_A F TIM1/2/5/8/LPTI M1 TIM1/2/3/4/5 SPI2/SAI1/I2C4/ USART2/CAN2/ OTG_FS/TIM1/8 /OCTOSPIM_P1/ QUADSPI I2C1/2/3/4/DCMI SPI1/2/3/I2C4/D FSDM1/DCMI/O CTOSPIM_P1/2/ QUADSPI SPI3/I2C3/DFSD M1/COMP1/OCT OSPIM_P1/2/QU ADSPI USART1/2/3/SD MMC2 Port A PA0 - TIM2_CH1 TIM5_CH1 TIM8_ETR - - - USART2_CTS_ NSS PA1 - TIM2_CH2 TIM5_CH2 - I2C1_SMBA SPI1_SCK - USART2_RTS_ DE PA2 - TIM2_CH3 TIM5_CH3 - - - - USART2_TX PA3 - TIM2_CH4 TIM5_CH4 SAI1_CK1 - - - USART2_RX PA4 --- OCTOSPIM_P1_ NCS - SPI1_NSS SPI3_NSS USART2_CK PA5 - TIM2_CH1 TIM2_ETR TIM8_CH1N PSSI_D14 SPI1_SCK - - PA6 - TIM1_BKIN TIM3_CH1 TIM8_BKIN DCMI_PIXCLK/P SSI_PDCK SPI1_MISO - USART3_CTS_ NSS PA7 - TIM1_CH1N TIM3_CH2 TIM8_CH1N I2C3_SCL SPI1_MOSI - - PA8 MCO TIM1_CH1 - SAI1_CK2 - - - USART1_CK PA9 - TIM1_CH2 - SPI2_SCK - DCMI_D0/PSSI_ D0 -USART1_TX PA10 - TIM1_CH3 - SAI1_D1 - DCMI_D1/PSSI_ D1 -USART1_RX PA11 - TIM1_CH4 TIM1_BKIN2 - - SPI1_MISO - USART1_CTS_ NSS PA12 - TIM1_ETR - - - SPI1_MOSI OCTOSPIM_P2_ NCS USART1_RTS_ DE PA13 JTMS/SWDIO IR_OUT - - - - - - PA14 JTCK/SWCLK LPTIM1_OUT - - I2C1_SMBA I2C4_SMBA - - PA15 JTDI TIM2_CH1 TIM2_ETR USART2_RX - SPI1_NSS SPI3_NSS USART3_RTS_ DE |