| データシートサーチシステム |
|
R7KA8M2AFDCAM データシート(PDF) 280 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R7KA8M2AFDCAM データシート(HTML) 280 Page - Renesas Technology Corp |
|
280 / 295 page ![]() E aaa C B ccc C C ddd C E1 φeee C A B φfff C NX φb 4X INDEX AREA TOP VIEW BOTTOM VIEW 17 16 15 14 13 11 12 10 9 8 7 5 6 4 3 2 1 A B C D E F G H J K L M N P R T U 外形図 Outline drawing Renesasコード PLBG0289JA-A ルネサスエレクトロニクス株式会社 Renesas Electronics Corporation RDK-G-00**** 1/1 Reference Symbol Dimension in Millimeters Min. Nom. Max. D - 12.00 - E - 12.00 - D1 - 10.40 - E1 - 10.40 - A - - 1.38 A1 0.20 - - b 0.31 0.36 0.41 e - 0.65 - aaa - - 0.15 ccc - - 0.20 ddd - - 0.10 eee - - 0.15 fff - - 0.08 N - 289 - JEITA Package code RENESAS code MASS(TYP.)[g] P-LFBGA289-12x12-0.65 PLBG0289JA-A 0.38 Figure A2.1 BGA 289-pin RA8M2 Datasheet Appendix 2. Package Dimensions R01DS0438EJ0130 Rev.1.30 Feb 27, 2026 Page 280 of 295 |