| データシートサーチシステム |
|
R7KA8M2AFDCAM データシート(PDF) 281 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R7KA8M2AFDCAM データシート(HTML) 281 Page - Renesas Technology Corp |
|
281 / 295 page ![]() E B ccc C C ddd C E1 φeee C A B φfff C NX φb INDEX AREA TOP VIEW BOTTOM VIEW 15 13 14 12 11 9 10 8 7 6 5 4 3 2 1 B A C D E G F H J K M L N P R aaa C 4X 外形図 Outline drawing Renesasコード PLBG0224JA-A ルネサスエレクトロニクス株式会社 Renesas Electronics Corporation RDK-G-00**** 1/1 Reference Symbol Dimension in Millimeters Min. Nom. Max. D - 11.00 - E - 11.00 - D1 - 9.10 - E1 - 9.10 - A - - 1.38 A1 0.20 - - b 0.31 0.36 0.41 e - 0.65 - aaa - - 0.15 ccc - - 0.20 ddd - - 0.10 eee - - 0.15 fff - - 0.08 N - 224 - JEITA Package code RENESAS code MASS(TYP.)[g] P-LFBGA224-11x11-0.65 PLBG0224JA-A 0.32 Figure A2.2 BGA 224-pin RA8M2 Datasheet Appendix 2. Package Dimensions R01DS0438EJ0130 Rev.1.30 Feb 27, 2026 Page 281 of 295 |