| データシートサーチシステム |
|
R5F10DMDCLFB データシート(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R5F10DMDCLFB データシート(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp |
|
5 / 139 page ![]() RL78/D1A 1. OUTLINE R01DS0463EJ0120 Rev. 1.20 Page 5 of 135 Mar 31, 2026 1.4.2 48-pin products (R5F10DGC, R5F10DGD, R5F10DGE: with CAN) 48-pin plastic LFQFP (fine pitch) (7 × 7) ANI7/P27 P60/SCL11/TI20/TO20/INTP1 P80/SM11/TI01/TO01/SEG32 P61/SDA11/TI21/TO21/INTP3 P81/SM12/TI03/TO03/SEG33 P10/LTxD1/S CK00/TI10/TO10/INTP4/SEG31 P82/SM13/TI05/TO05/SEG34 P11/LRxD1/INTP LR1/S I00/TI11/TO11/SEG30 P83/SM14/ZPD14/TI07/TO07/SEG35 P12/SO00/TI12/TO12/INTP2/SEG29 SMVDD P75/PCL/SI01/TI22/TO22/SEG27 SMVSS P74/SCK01/TI23/TO23/SEG26 P90/TI21/TO21/SEG40 P13/SO01/TI13/TO13/SEG25 P91/TI23/TO23/SEG41 P14/TI14/TO14/SEG24 P92/SGOA/TI25/TO25/SEG42 P01/CRxD0/TI01/TO01/SE G15 P93/SGO/SGOF/TI27/TO27/SEG43 P00/CTxD0/TI00/TO00/SEG14 P33/TI23/TO23/SEG9 P94/RTC1HZ/TI01/TO01/SEG44 36 1 35 2 34 3 33 4 32 5 31 6 30 7 29 8 28 9 27 10 26 11 25 12 13 48 14 47 15 46 16 45 17 44 18 43 19 42 20 41 21 40 22 39 23 38 24 37 Caution Connect the REGC pin to VSS via a capacitor (0.47 to 1 μF) Remark For pin identification, see 1.5 Pin Identification. <R> <R> <R> |