| データシートサーチシステム |
|
R5F10DMDCLFB データシート(PDF) 7 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R5F10DMDCLFB データシート(HTML) 7 Page - Renesas Technology Corp |
|
7 / 139 page ![]() RL78/D1A 1. OUTLINE R01DS0463EJ0120 Rev. 1.20 Page 7 of 135 Mar 31, 2026 1.4.4 64-pin products (R5F10DLD, R5F10DLE: with CAN) 64-pin plastic LFQFP (fine pitch) (10 × 10) Next Gen. AUTO 1st Low (32-QFN) 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 P94/TI01/TO01/RTC1HZ/SEG44 P93/TI27/TO27/SGO/SGOF/SEG43 P92/TI25/TO25/SGOA/SEG42 P91/TI23/TO23/SEG41 P90/TI21/TO21/SEG40 P87/SM24/ZPD24/TI17/TO17/SEG39 P86/SM23/TI15/TO15/SEG38 P85/SM22/TI13/TO13/SEG37 P84/SM21/TI11/TO11/SEG36 SMVSS SMVDD P83/SM14/ZPD14/TI07/TO07/SEG35 P82/SM13/TI05/TO05/SEG34 P81/SM12/TI03/TO03/SEG33 P80/SM11/TI01/TO01/SEG32 ANI7/P27 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 P02/SO00/TI02/TO02/TI12/TO12/SEG16 P03/SI00/TI03/TO03/TI13/TO13/SEG17 P04/SCK00/TI04/TO04/TI14/TO14/SEG18 P05/TI05/TO05/TI15/TO15/SEG19 P07/TI07/TO07/TI17/TO17/SEG21 P15/TI15/TO15/LTxD0/RTC1HZ/SEG23 P14/TI14/TO14/LRxD0/INTPLR0/SEG24 P13/SO01/TI13/TO13/SEG25 P74/SCK01/TI23/TO23/SEG26 P75/PCL/SI01/TI22/TO22/SEG27 P17/TI17/TO17/INTP0/SEG28 P12/SO00/TI12/TO12/INTP2/SEG29 P11/LRxD1/INTPLR1/SI00/TI11/TO11/SEG30 P10/LTxD1/SCK00/TI10/TO10/INTP4/SEG31 P61/SDA11/TI21/TO21/INTP3 P60/SCL11/TI20/TO20/INTP1 Caution Connect the REGC pin to VSS via a capacitor (0.47 to 1 μF) Remark For pin identification, see 1.5 Pin Identification. <R> <R> <R> |