| データシートサーチシステム |
|
KW-DPLS34-HD データシート(PDF) 9 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KW-DPLS34-HD データシート(HTML) 9 Page - ams-OSRAM AG |
|
9 / 32 page ![]() KW DPLS34.HD DATASHEET DATASHEET 9 | Version 1.2 | 2023-07-17 Chromaticity Coordinate Groups 3) Group Cx Cy D025 0.2878 0.3000 0.2905 0.3050 0.2960 0.3050 0.2933 0.3000 D026 0.2851 0.2950 0.2878 0.3000 0.2933 0.3000 0.2906 0.2950 D027 0.2823 0.2900 0.2851 0.2950 0.2906 0.2950 0.2879 0.2900 D028 0.2796 0.2850 0.2823 0.2900 0.2879 0.2900 0.2851 0.2850 D029 0.2769 0.2800 0.2796 0.2850 0.2851 0.2850 0.2824 0.2800 D030 0.2742 0.2750 0.2769 0.2800 0.2824 0.2800 0.2797 0.2750 D031 0.2715 0.2700 0.2742 0.2750 0.2797 0.2750 0.2770 0.2700 D032 0.2687 0.2650 0.2715 0.2700 0.2770 0.2700 0.2743 0.2650 Group Cx Cy D033 0.2660 0.2600 0.2687 0.2650 0.2743 0.2650 0.2715 0.2600 D034 0.2633 0.2550 0.2660 0.2600 0.2715 0.2600 0.2688 0.2550 D035 0.2606 0.2500 0.2633 0.2550 0.2688 0.2550 0.2661 0.2500 D036 0.2579 0.2450 0.2606 0.2500 0.2661 0.2500 0.2634 0.2450 D037 0.2551 0.2400 0.2579 0.2450 0.2634 0.2450 0.2607 0.2400 D038 0.2524 0.2350 0.2551 0.2400 0.2607 0.2400 0.2579 0.2350 D039 0.2497 0.2300 0.2524 0.2350 0.2579 0.2350 0.2552 0.2300 D040 0.2470 0.2250 0.2497 0.2300 0.2552 0.2300 0.2525 0.2250 Group Cx Cy D041 0.2443 0.2200 0.2470 0.2250 0.2525 0.2250 0.2498 0.2200 D042 0.2415 0.2150 0.2443 0.2200 0.2498 0.2200 0.2471 0.2150 D043 0.2388 0.2100 0.2415 0.2150 0.2471 0.2150 0.2443 0.2100 D044 0.2361 0.2050 0.2388 0.2100 0.2443 0.2100 0.2416 0.2050 D045 0.2933 0.3000 0.2960 0.3050 0.3015 0.3050 0.2988 0.3000 D046 0.2906 0.2950 0.2933 0.3000 0.2988 0.3000 0.2961 0.2950 D047 0.2879 0.2900 0.2906 0.2950 0.2961 0.2950 0.2934 0.2900 D048 0.2851 0.2850 0.2879 0.2900 0.2934 0.2900 0.2907 0.2850 |