| データシートサーチシステム |
|
KW-DPLS34-HD データシート(PDF) 12 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KW-DPLS34-HD データシート(HTML) 12 Page - ams-OSRAM AG |
|
12 / 32 page ![]() KW DPLS34.HD DATASHEET DATASHEET 12 | Version 1.2 | 2023-07-17 Group Cx Cy D097 0.2717 0.2400 0.2744 0.2450 0.2799 0.2450 0.2772 0.2400 D098 0.2690 0.2350 0.2717 0.2400 0.2772 0.2400 0.2745 0.2350 D099 0.2663 0.2300 0.2690 0.2350 0.2745 0.2350 0.2718 0.2300 D100 0.2635 0.2250 0.2663 0.2300 0.2718 0.2300 0.2691 0.2250 D101 0.2608 0.2200 0.2635 0.2250 0.2691 0.2250 0.2663 0.2200 D102 0.2581 0.2150 0.2608 0.2200 0.2663 0.2200 0.2636 0.2150 D103 0.2554 0.2100 0.2581 0.2150 0.2636 0.2150 0.2609 0.2100 D104 0.2527 0.2050 0.2554 0.2100 0.2609 0.2100 0.2582 0.2050 Group Cx Cy D105 0.3099 0.3000 0.3126 0.3050 0.3181 0.3050 0.3154 0.3000 D106 0.3071 0.2950 0.3099 0.3000 0.3154 0.3000 0.3127 0.2950 D107 0.3044 0.2900 0.3071 0.2950 0.3127 0.2950 0.3099 0.2900 D108 0.3017 0.2850 0.3044 0.2900 0.3099 0.2900 0.3072 0.2850 D109 0.2990 0.2800 0.3017 0.2850 0.3072 0.2850 0.3045 0.2800 D110 0.2963 0.2750 0.2990 0.2800 0.3045 0.2800 0.3018 0.2750 D111 0.2935 0.2700 0.2963 0.2750 0.3018 0.2750 0.2991 0.2700 D112 0.2908 0.2650 0.2935 0.2700 0.2991 0.2700 0.2963 0.2650 Group Cx Cy D113 0.2881 0.2600 0.2908 0.2650 0.2963 0.2650 0.2936 0.2600 D114 0.2854 0.2550 0.2881 0.2600 0.2936 0.2600 0.2909 0.2550 D115 0.2827 0.2500 0.2854 0.2550 0.2909 0.2550 0.2882 0.2500 D116 0.2799 0.2450 0.2827 0.2500 0.2882 0.2500 0.2855 0.2450 D117 0.2772 0.2400 0.2799 0.2450 0.2855 0.2450 0.2827 0.2400 D118 0.2745 0.2350 0.2772 0.2400 0.2827 0.2400 0.2800 0.2350 D119 0.2718 0.2300 0.2745 0.2350 0.2800 0.2350 0.2773 0.2300 D120 0.2691 0.2250 0.2718 0.2300 0.2773 0.2300 0.2746 0.2250 |