| データシートサーチシステム |
|
KW-DPLS34-HD データシート(PDF) 14 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KW-DPLS34-HD データシート(HTML) 14 Page - ams-OSRAM AG |
|
14 / 32 page ![]() KW DPLS34.HD DATASHEET DATASHEET 14 | Version 1.2 | 2023-07-17 Group Cx Cy D145 0.3209 0.3000 0.3236 0.3050 0.3292 0.3050 0.3264 0.3000 D146 0.3182 0.2950 0.3209 0.3000 0.3264 0.3000 0.3237 0.2950 D147 0.3155 0.2900 0.3182 0.2950 0.3237 0.2950 0.3210 0.2900 D148 0.3128 0.2850 0.3155 0.2900 0.3210 0.2900 0.3183 0.2850 D149 0.3100 0.2800 0.3128 0.2850 0.3183 0.2850 0.3156 0.2800 D150 0.3073 0.2750 0.3100 0.2800 0.3156 0.2800 0.3128 0.2750 D151 0.3046 0.2700 0.3073 0.2750 0.3128 0.2750 0.3101 0.2700 D152 0.3019 0.2650 0.3046 0.2700 0.3101 0.2700 0.3074 0.2650 Group Cx Cy D153 0.2992 0.2600 0.3019 0.2650 0.3074 0.2650 0.3047 0.2600 D154 0.2964 0.2550 0.2992 0.2600 0.3047 0.2600 0.3020 0.2550 D155 0.2937 0.2500 0.2964 0.2550 0.3020 0.2550 0.2992 0.2500 D156 0.2910 0.2450 0.2937 0.2500 0.2992 0.2500 0.2965 0.2450 D157 0.2883 0.2400 0.2910 0.2450 0.2965 0.2450 0.2938 0.2400 D158 0.2856 0.2350 0.2883 0.2400 0.2938 0.2400 0.2911 0.2350 D159 0.2828 0.2300 0.2856 0.2350 0.2911 0.2350 0.2884 0.2300 D160 0.2801 0.2250 0.2828 0.2300 0.2884 0.2300 0.2856 0.2250 Group Cx Cy D161 0.2774 0.2200 0.2801 0.2250 0.2856 0.2250 0.2829 0.2200 D162 0.2747 0.2150 0.2774 0.2200 0.2829 0.2200 0.2802 0.2150 D163 0.2720 0.2100 0.2747 0.2150 0.2802 0.2150 0.2775 0.2100 D164 0.2692 0.2050 0.2720 0.2100 0.2775 0.2100 0.2748 0.2050 D165 0.3264 0.3000 0.3292 0.3050 0.3347 0.3050 0.3320 0.3000 D166 0.3237 0.2950 0.3264 0.3000 0.3320 0.3000 0.3292 0.2950 D167 0.3210 0.2900 0.3237 0.2950 0.3292 0.2950 0.3265 0.2900 D168 0.3183 0.2850 0.3210 0.2900 0.3265 0.2900 0.3238 0.2850 |