| データシートサーチシステム |
|
KW-DPLS34-HD データシート(PDF) 13 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KW-DPLS34-HD データシート(HTML) 13 Page - ams-OSRAM AG |
|
13 / 32 page ![]() KW DPLS34.HD DATASHEET DATASHEET 13 | Version 1.2 | 2023-07-17 Group Cx Cy D121 0.2663 0.2200 0.2691 0.2250 0.2746 0.2250 0.2719 0.2200 D122 0.2636 0.2150 0.2663 0.2200 0.2719 0.2200 0.2692 0.2150 D123 0.2609 0.2100 0.2636 0.2150 0.2692 0.2150 0.2664 0.2100 D124 0.2582 0.2050 0.2609 0.2100 0.2664 0.2100 0.2637 0.2050 D125 0.3154 0.3000 0.3181 0.3050 0.3236 0.3050 0.3209 0.3000 D126 0.3127 0.2950 0.3154 0.3000 0.3209 0.3000 0.3182 0.2950 D127 0.3099 0.2900 0.3127 0.2950 0.3182 0.2950 0.3155 0.2900 D128 0.3072 0.2850 0.3099 0.2900 0.3155 0.2900 0.3128 0.2850 Group Cx Cy D129 0.3045 0.2800 0.3072 0.2850 0.3128 0.2850 0.3100 0.2800 D130 0.3018 0.2750 0.3045 0.2800 0.3100 0.2800 0.3073 0.2750 D131 0.2991 0.2700 0.3018 0.2750 0.3073 0.2750 0.3046 0.2700 D132 0.2963 0.2650 0.2991 0.2700 0.3046 0.2700 0.3019 0.2650 D133 0.2936 0.2600 0.2963 0.2650 0.3019 0.2650 0.2992 0.2600 D134 0.2909 0.2550 0.2936 0.2600 0.2992 0.2600 0.2964 0.2550 D135 0.2882 0.2500 0.2909 0.2550 0.2964 0.2550 0.2937 0.2500 D136 0.2855 0.2450 0.2882 0.2500 0.2937 0.2500 0.2910 0.2450 Group Cx Cy D137 0.2827 0.2400 0.2855 0.2450 0.2910 0.2450 0.2883 0.2400 D138 0.2800 0.2350 0.2827 0.2400 0.2883 0.2400 0.2856 0.2350 D139 0.2773 0.2300 0.2800 0.2350 0.2856 0.2350 0.2828 0.2300 D140 0.2746 0.2250 0.2773 0.2300 0.2828 0.2300 0.2801 0.2250 D141 0.2719 0.2200 0.2746 0.2250 0.2801 0.2250 0.2774 0.2200 D142 0.2692 0.2150 0.2719 0.2200 0.2774 0.2200 0.2747 0.2150 D143 0.2664 0.2100 0.2692 0.2150 0.2747 0.2150 0.2720 0.2100 D144 0.2637 0.2050 0.2664 0.2100 0.2720 0.2100 0.2692 0.2050 |