データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1/2W. データシート(PDF) 2 Page - Multicomp Pro

部品番号 1/2W.
部品情報  Thick Film Chip Resistors 2010
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MULTICOMP [Multicomp Pro]
ホームページ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro

1/2W. データシート(HTML) 2 Page - Multicomp Pro

  1/2W. Datasheet HTML 1Page - Multicomp Pro 1/2W. Datasheet HTML 2Page - Multicomp Pro 1/2W. Datasheet HTML 3Page - Multicomp Pro 1/2W. Datasheet HTML 4Page - Multicomp Pro 1/2W. Datasheet HTML 5Page - Multicomp Pro 1/2W. Datasheet HTML 6Page - Multicomp Pro  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Thick Film Chip Resistors
2010
Page <2>
25/09/08 V1.1
Construction:
Power Rating and Dimensions:
Dimensions
Dimensions : Millimetres
Type
L ±0.20
W ±0.15
T ±0.15
D1 ±0.30
D2 ±0.25
RMC 2010
5.00
2.45
0.60
0.60
0.50
Power Rating
Type
Power Rating
at 70°C
(W)
Tolerance
%
Resistance
Range
(
Ω
Ω)
TCR
(PPM/°C)
Standard
Series
RMC 2010
1/2 (0.5)
±1
0.01 to 0.02
±600
E-96
0.021 to 0.05
±400
0.051 to 0.5
±300
0.501 to 1
±200
Dimensions : Millimetres



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com