データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1/2W. データシート(PDF) 5 Page - Multicomp Pro

部品番号 1/2W.
部品情報  Thick Film Chip Resistors 2010
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MULTICOMP [Multicomp Pro]
ホームページ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro

1/2W. データシート(HTML) 5 Page - Multicomp Pro

  1/2W. Datasheet HTML 1Page - Multicomp Pro 1/2W. Datasheet HTML 2Page - Multicomp Pro 1/2W. Datasheet HTML 3Page - Multicomp Pro 1/2W. Datasheet HTML 4Page - Multicomp Pro 1/2W. Datasheet HTML 5Page - Multicomp Pro 1/2W. Datasheet HTML 6Page - Multicomp Pro  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Thick Film Chip Resistors
2010
Page <5>
25/09/08 V1.1
Part Number Explanation:
2010
Product
Type
MC
200L
Ohmic Value
T
Packing
Type
4
Packing
Quantity
E
Special
Feature
W2
Wattage
F
Tolerance
Wattage
: W2 = 1/2W.
Tolerance
: F = ±1%.
Ohmic Value
: Where R = Ohms =
Ω.
K = Kiloohms = K
Ω.
M = Megaohms = M
Ω.
And replaces the decimal point.
eg: 1R5 = 1.5
Ω.
4K7 = 4.7K
Ω.
6M8 = 6.8M
Ω.
Parking Type
: T = T/R Packing.
Packing Quantity
: 4 = 4000 pieces.
Special Feature
: E = Lead free.
Stocked Values
Tolerance
Wattage (W)
Preferred Value Range
Range Value
1%
0.063
E96
1R5 - 1M
1%
0.1
E24
1R5 - 1M
1%
0.125
E24
10R - 1M
Part Number Table
Description
Part Number
Resistor, 0R2, 0.5W, 2010, 1%
MC2010W2F200LT4E
Resistor, 0R03, 0.5W, 2010, 1%
MC2010W2F300MT4E
Resistor, 0R33, 0.5W, 2010, 1%
MC2010W2F330LT4E
Resistor, 0R022, 0.5W, 2010, 1%
MC2010W2F220MT4E
Resistor, 0R01, 0.5W, 2010, 1%
MC2010W2F100MT4E
Resistor, 0R015, 0.5W, 2010, 1%
MC2010W2F150MT4E
Resistor, 0R033, 0.5W, 2010, 1%
MC2010W2F330MT4E



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com