データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MSL-510SW データシート(PDF) 3 Page - Unity Opto Technology

部品番号 MSL-510SW
部品情報  關SideLEDs
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  UOT [Unity Opto Technology]
ホームページ  http://www.unityopto.com.tw
Logo UOT - Unity Opto Technology

MSL-510SW データシート(HTML) 3 Page - Unity Opto Technology

  MSL-510SW Datasheet HTML 1Page - Unity Opto Technology MSL-510SW Datasheet HTML 2Page - Unity Opto Technology MSL-510SW Datasheet HTML 3Page - Unity Opto Technology MSL-510SW Datasheet HTML 4Page - Unity Opto Technology MSL-510SW Datasheet HTML 5Page - Unity Opto Technology MSL-510SW Datasheet HTML 6Page - Unity Opto Technology MSL-510SW Datasheet HTML 7Page - Unity Opto Technology MSL-510SW Datasheet HTML 8Page - Unity Opto Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
y
x
y
Bin
Min.
Typ.
Max.
Typ.
Typ.
Typ.
R
360
-
500
0.32
120
120
S
500
-
720
0.32
120
120
T
720
1000
0.32
120
120
Thermal
Resistance
RθJ-S (
oC/W)
Min.
Typ.
Max
Min.
Typ.
Max
Typ.
3.3
4.0
50
220
Maximum Ratings
Symbol
Operating Temp. range
T OP
Storage Temp. range
T stg
Forward current
I F
Peak forward current
I FM
Reverse Voltage
V R
Power dissipation
P tot
IFP Conditions : Pulse Width <10msec and Duty < 1/10
MSL-510SW
100
30
-30 ~ +85
-40 ~ +100
Parameter
MSL-510SW
Device Type
Forward
Voltage
0.31
Selection Guide
Viewing Angle
2
θ 1/2
(Degrees)
Luminous
Intensity
Chromaticity Coordinates (Typ.)
Part Number
x
Typ.
0.31
IR (uA)
@ VR = 5V
Reverse
0.31
Current
VF (Volts)
oC
mA
Soldering Temperature
Tsid
5
120
Hand Soldering : 350
oC, for 3 sec
@IF = 20mA
Value
mW
Reflow Soldering : 260
oC, for 10 sec
Unit
oC
mA
V
3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com