データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MSL-510SW データシート(PDF) 6 Page - Unity Opto Technology

部品番号 MSL-510SW
部品情報  關SideLEDs
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  UOT [Unity Opto Technology]
ホームページ  http://www.unityopto.com.tw
Logo UOT - Unity Opto Technology

MSL-510SW データシート(HTML) 6 Page - Unity Opto Technology

  MSL-510SW Datasheet HTML 1Page - Unity Opto Technology MSL-510SW Datasheet HTML 2Page - Unity Opto Technology MSL-510SW Datasheet HTML 3Page - Unity Opto Technology MSL-510SW Datasheet HTML 4Page - Unity Opto Technology MSL-510SW Datasheet HTML 5Page - Unity Opto Technology MSL-510SW Datasheet HTML 6Page - Unity Opto Technology MSL-510SW Datasheet HTML 7Page - Unity Opto Technology MSL-510SW Datasheet HTML 8Page - Unity Opto Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Luminous intensity is tested at a current pulse ( 20mA ) duration
of 25 ms and an accuracy of ± 10%
X
Y
X
Y
X
Y
X
Y
A0
0.28
0.248
0.264
0.267
0.283
0.305
0.296
0.276
B3
0.287
0.295
0.283
0.305
0.304
0.330
0.307
0.315
B4
0.307
0.315
0.304
0.330
0.330
0.360
0.330
0.339
B5
0.296
0.276
0.287
0.295
0.307
0.315
0.311
0.294
B6
0.311
0.294
0.307
0.315
0.330
0.339
0.330
0.318
C1
0.330
0.360
0.361
0.385
0.361
0.351
0.330
0.318
Chromaticity coordinate groups are tested at a current ( 20mA )
pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 0.01
3
4
Color Coordinate @ IF=20mA
Bin Code
1
2
Luminous Intensity Group
R : 360 mcd ~ 500 mcd
S : 500 mcd ~ 720 mcd
T : 720 mcd ~ 1000 mcd
Unity White uSideLEDs Bin Codes
S
B3
Category Code
6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com