データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MSL-510SW データシート(PDF) 7 Page - Unity Opto Technology

部品番号 MSL-510SW
部品情報  關SideLEDs
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  UOT [Unity Opto Technology]
ホームページ  http://www.unityopto.com.tw
Logo UOT - Unity Opto Technology

MSL-510SW データシート(HTML) 7 Page - Unity Opto Technology

  MSL-510SW Datasheet HTML 1Page - Unity Opto Technology MSL-510SW Datasheet HTML 2Page - Unity Opto Technology MSL-510SW Datasheet HTML 3Page - Unity Opto Technology MSL-510SW Datasheet HTML 4Page - Unity Opto Technology MSL-510SW Datasheet HTML 5Page - Unity Opto Technology MSL-510SW Datasheet HTML 6Page - Unity Opto Technology MSL-510SW Datasheet HTML 7Page - Unity Opto Technology MSL-510SW Datasheet HTML 8Page - Unity Opto Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Tape Dimensions
REEL Dimensions
Carrier Tape There shall be more than 40 empties
The end of the carrier tape shall be adhered on the cover tape
The orientation of tape shall be as shown
The end of the tape shall be inserted into a slit of the hub
There shall be more than 40 empties
Trailer
Items
Remarks
Specifications
Leader
Cover Tape
Cover tape shall be longer than 400mm without
carrier tape
7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com