| データシートサーチシステム |
|
HD151TS206SS データシート(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HD151TS206SS データシート(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp |
|
3 / 34 page ![]() HD151TS206SS Rev.1.00, Apr.28.2003, page 3 of 34 Pin Arrangement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **FS1/REF0 *FS0/REF1 VDD/REF XTAL_IN XTAL_OUT VSS_REF **FS2/PCIF_0 **FS4/PCIF_1 VDD_PCI VSS_PCI **MODE/PCI_0 PCI_1 PCI_2 PCI_3 VDD_PCI VSS_PCI **SEL100_200/PCI_4 **SEL33_25/PCI_5 *PWRDWN#/SAFE_F **SEL48_24/48_24MHz **FS3/48MHz VSS_48 VDD_48 PCIF_2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 **SEL66_48/3V66_3/VCH 3V66_2 VDD_3V66 3V66_1 3V66_0/RESET# SRC *SDATA *VTT_PWRGD# VSS_CPU CPU_0 VDD_CPU CPU_1# *SCLK CPU_1 VSS_CPU CPU_2# IREF AVDD AVSS VSS_3V66 VDD_SRC SRC# CPU_0# CPU_2 (Top view) (*): Those pins are 150 k Ω internal pulled-Up. (**): Those pins are 150 k Ω internal pulled-Down. |