| データシートサーチシステム |
|
AT697F データシート(PDF) 8 Page - ATMEL Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AT697F データシート(HTML) 8 Page - ATMEL Corporation |
|
8 / 155 page ![]() 8 7703C–AERO–6/09 AT697F ADVANCE INFORMATION Table 5. AT697F QFP256 pinout pin number pin name pin number pin name pin number pin name 91 VCC33 124 D[25] 157 A[19] 92 D[1] 125 D[26] 158 A[20] 93 D[2] 126 D[27] 159 A[21] 94 D[3] 127 D[28] 160 A[22] 95 D[4] 128 D[29] 161 VSS 96 D[5] 129 D[30] 162 VCC33 97 D[6] 130 VCC33 163 A[23] 98 Reserved 131 D[31] 164 A[24] 99 VCC33 132 N.C. 165 A[25] 100 D[7] 133 A[0] 166 A[26] 101 D[8] 134 A[1] 167 A[27] 102 D[9] 135 VSS 168 WDOG* 103 D[10] 136 VDD18 169 ERROR* 104 D[11] 137 A[2] 170 VCC33 105 D[12] 138 A[3] 171 RESET* 106 VCC33 139 A[4] 172 Reserved 107 D[13] 140 VCC33 173 LOCK 108 D[14] 141 A[5] 174 SKEW[1] 109 D[15] 142 A[6] 175 SKEW[0] 110 D[16] 143 A[7] 176 BYPASS 111 D[17] 144 A[8] 177 VSS_PLL 112 VSS 145 A[9] 178 N.C. 113 D[18] 146 A[10] 179 VDD_PLL 114 VCC33 147 VCC33 180 CLK 115 D[19] 148 A[11] 181 VCC33 116 D[20] 149 A[12] 182 PCI_AREQ*[3] 117 D[21] 150 A[13] 183 PCI_AGNT*[3] 118 D[22] 151 A[14] 184 PCI_AREQ*[2] 119 D[23] 152 A[15] 185 VSS 120 D[24] 153 A[16] 186 VDD18 121 VSS 154 VCC33 187 PCI_AGNT*[2] 122 VDD18 155 A[17] 188 PCI_AREQ*[1] 123 VCC33 156 A[18] 189 VCC33 |