| データシートサーチシステム |
|
68HC05CL48 データシート(PDF) 99 Page - Motorola, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
68HC05CL48 データシート(HTML) 99 Page - Motorola, Inc |
|
99 / 145 page ![]() June 11, 1997 GENERAL RELEASE SPECIFICATION MC68HC05CL48 LCD DRIVER MOTOROLA REV 2.0 12-3 Table 12-2. LCD RAM Organization ADDR DATA 0 1 234567 $0A30 FP0-BP8 FP0-BP9 FP0-BP10 FP0-BP11 FP0-BP12 FP0-BP13 FP0-BP14 FP0-BP15 FP45-BP0 FP45-BP1 FP45-BP2 FP45-BP3 FP45-BP4 FP45-BP5 FP45-BP6 FP45-BP7 $0A31 FP1-BP8 FP1-BP9 FP1-BP10 FP1-BP11 FP1-BP12 FP1-BP13 FP1-BP14 FP1-BP15 FP46-BP0 FP46-BP1 FP46-BP2 FP46-BP3 FP46-BP4 FP46-BP5 FP46-BP6 FP46-BP7 $0A32 FP2-BP8 FP2-BP9 FP2-BP10 FP2-BP11 FP2-BP12 FP2-BP13 FP2-BP14 FP2-BP15 FP47-BP0 FP47-BP1 FP47-BP2 FP47-BP3 FP47-BP4 FP47-BP5 FP47-BP6 FP47-BP7 $0A33 FP3-BP8 FP3-BP9 FP3-BP10 FP3-BP11 FP3-BP12 FP3-BP13 FP3-BP14 FP3-BP15 FP48-BP0 FP48-BP1 FP48-BP2 FP48-BP3 FP48-BP4 FP48-BP5 FP48-BP6 FP48-BP7 $0A34 FP4-BP8 FP4-BP9 FP4-BP10 FP4-BP11 FP4-BP12 FP4-BP13 FP4-BP14 FP4-BP15 FP49-BP0 FP49-BP1 FP49-BP2 FP49-BP3 FP49-BP4 FP49-BP5 FP49-BP6 FP49-BP7 $0A35 FP5-BP8 FP5-BP9 FP5-BP10 FP5-BP11 FP5-BP12 FP5-BP13 FP5-BP14 FP5-BP15 FP50-BP0 FP50-BP1 FP50-BP2 FP50-BP3 FP50-BP4 FP50-BP5 FP50-BP6 FP50-BP7 $0A36 FP6-BP8 FP6-BP9 FP6-BP10 FP6-BP11 FP6-BP12 FP6-BP13 FP6-BP14 FP6-BP15 FP51-BP0 FP51-BP1 FP51-BP2 FP51-BP3 FP51-BP4 FP51-BP5 FP51-BP6 FP51-BP7 $0A37 FP7-BP8 FP7-BP9 FP7-BP10 FP7-BP11 FP7-BP12 FP7-BP13 FP7-BP14 FP7-BP15 FP52-BP0 FP52-BP1 FP52-BP2 FP52-BP3 FP52-BP4 FP52-BP5 FP52-BP6 FP52-BP7 $0A38 FP8-BP8 FP8-BP9 FP8-BP10 FP8-BP11 FP8-BP12 FP8-BP13 FP8-BP14 FP8-BP15 $0A39 FP9-BP8 FP9-BP9 FP9-BP10 FP9-BP11 FP9-BP12 FP9-BP13 FP9-BP14 FP9-BP15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0A5A FP42-BP8 FP42-BP9 FP42-BP10 FP42-BP11 FP42-BP12 FP42-BP13 FP42-BP14 FP42-BP15 $0A5B FP43-BP8 FP43-BP9 FP43-BP10 FP43-BP11 FP43-BP12 FP43-BP13 FP43-BP14 FP43-BP15 $0A5C FP44-BP8 FP44-BP9 FP44-BP10 FP44-BP11 FP44-BP12 FP44-BP13 FP44-BP14 FP44-BP15 |