| データシートサーチシステム |
|
910GL データシート(PDF) 303 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
910GL データシート(HTML) 303 Page - Intel Corporation |
|
303 / 426 page ![]() Ballout and Package Information R Datasheet 303 Table 14-2. GMCH/MCH Ballout for DDR2 Systems (Sorted by Signal Name) Intel ® 82915P MCH 1 Intel ® 82915G GMCH 2 Intel ® 82915GV GMCH 3 Ball # HADSTB0# HADSTB0# HADSTB0# J31 HADSTB1# HADSTB1# HADSTB1# N27 HBNR# HBNR# HBNR# M35 HBPRI# HBPRI# HBPRI# E30 HBREQ0# HBREQ0# HBREQ0# R33 HCLKN HCLKN HCLKN M22 HCLKP HCLKP HCLKP M23 HCPURST# HCPURST# HCPURST# G24 HD0 HD0 HD0 J33 HD1 HD1 HD1 H33 HD2 HD2 HD2 J34 HD3 HD3 HD3 G35 HD4 HD4 HD4 H35 HD5 HD5 HD5 G34 HD6 HD6 HD6 F34 HD7 HD7 HD7 G33 HD8 HD8 HD8 D34 HD9 HD9 HD9 C33 HD10 HD10 HD10 D33 HD11 HD11 HD11 B34 HD12 HD12 HD12 C34 HD13 HD13 HD13 B33 HD14 HD14 HD14 C32 HD15 HD15 HD15 B32 HD16 HD16 HD16 E28 HD17 HD17 HD17 C30 HD18 HD18 HD18 D29 HD19 HD19 HD19 H28 HD20 HD20 HD20 G29 HD21 HD21 HD21 J27 HD22 HD22 HD22 F28 HD23 HD23 HD23 F27 HD24 HD24 HD24 E27 HD25 HD25 HD25 E25 HD26 HD26 HD26 G25 HD27 HD27 HD27 J25 HD28 HD28 HD28 K25 HD29 HD29 HD29 L25 HD30 HD30 HD30 L23 HD31 HD31 HD31 K23 HD32 HD32 HD32 J22 HD33 HD33 HD33 J24 HD34 HD34 HD34 K22 |