| データシートサーチシステム |
|
STM805RM6E データシート(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM805RM6E データシート(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 42 page ![]() STM690, STM704, STM795, STM802, STM804, STM805, STM806 List of figures Doc ID 10519 Rev 9 5/42 List of figures Figure 1. Logic diagram (STM690/802/804/805) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 2. Logic diagram (STM704/806) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 3. Logic diagram (STM795) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 4. STM690/802/804/805 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 5. STM704/806 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 6. STM795 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 7. Block diagram (STM690/802/804/805) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 8. Block diagram (STM704/806) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 9. Block diagram (STM795) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 10. Hardware hookup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Figure 11. Chip enable gating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 12. Chip enable waveform (STM795) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Figure 13. Power-fail comparator waveform (STM690/704/802/804/805/806) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Figure 14. Using a SuperCap™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 15. VCC to VOUT on-resistance vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Figure 16. VBAT to VOUT on-resistance vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Figure 17. Supply current vs. temperature (no load) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Figure 18. Battery current vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Figure 19. VPFI threshold vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Figure 20. Reset comparator propagation delay vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Figure 21. Power-up trec vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 22. Normalized reset threshold vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 23. Watchdog time-out period vs. temperature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Figure 24. E to ECON on-resistance vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Figure 25. PFI to PFO propagation delay vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Figure 26. Output voltage vs. load current (VCC = 5 V; VBAT = 2.8 V; TA = 25 °C) . . . . . . . . . . . . . . . 25 Figure 27. Output voltage vs. load current (VCC = 0 V; VBAT = 2.8 V; TA = 25 °C) . . . . . . . . . . . . . . . 26 Figure 28. RST output voltage vs. supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Figure 29. RST output voltage vs. supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Figure 30. Power-fail comparator response time (assertion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Figure 31. Power-fail comparator response time (de-assertion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Figure 32. Maximum transient duration vs. reset threshold overdrive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Figure 33. E to ECON propagation delay vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Figure 34. E to ECON propagation delay test circuit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Figure 35. AC testing input/output waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Figure 36. MR timing waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Figure 37. Watchdog timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Figure 38. SO8 – 8-lead plastic small outline, 150 mils body width, package mechanical drawing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Figure 39. TSSOP8 – 8-lead, thin shrink small outline, 3 x 3 mm body size, outline. . . . . . . . . . . . . . 38 |