| データシートサーチシステム |
|
DFN322 データシート(PDF) 24 Page - Diodes Incorporated |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DFN322 データシート(HTML) 24 Page - Diodes Incorporated |
|
24 / 51 page ![]() AP02002 Rev. 60 24 of 51 www.diodes.com Package Outline Dimensions © Diodes Incorporated U-QFN4040-20 U-QFN4040-20 Dim Min Max Typ A 0.55 0.65 0.60 A1 0 0.05 0.02 A3 - - 0.15 b 0.20 0.30 0.25 D 3.95 4.05 4.00 D2 2.40 2.60 2.50 E 3.95 4.05 4.00 E2 2.40 2.60 2.50 e 0.50 BSC L 0.35 0.45 0.40 Z - - 0.875 All Dimensions in mm U-QFN4040-16-Type C U-QFN4040-16 Type C Dim Min Max Typ A 0.57 0.63 0.60 A1 0 0.05 0.02 A3 - - 0.15 b 0.25 0.35 0.30 D 3.95 4.05 4.00 D2 1.04 1.24 1.14 E 3.95 4.05 4.00 E2 1.01 1.21 1.11 e - - 0.65 K - - 0.30 K1 - - 0.32 K2 - - 0.38 L 0.35 0.45 0.40 All Dimensions in mm D D2 E b L E2 A A1 A3 (Pin #1 ID) Seating Plane Z(8x) e D E b L A A1 A3 e K K D2(4x) E2(4x) Pin #1 ID C 0.2 K2 K1 1 |