| データシートサーチシステム |
|
STM32F0DISCOVERY データシート(PDF) 23 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F0DISCOVERY データシート(HTML) 23 Page - STMicroelectronics |
|
23 / 41 page ![]() UM1525 Hardware and layout Doc ID 022910 Rev 2 23/41 PB4 1_MISO / 1_MCK, 3_CH1, TSC_G5_IO2, EVENTOUT 56 10 PB5 1_MOSI / 1_SD, 1_SMBA, 16_BKIN, 3_CH2 57 9 PB6 1_SCL, 1_TX, 16_CH1N, TSC_G5_IO3 58 8 PB7 1_SDA, 1_RX, 17_CH1N, TSC_G5_IO4 59 7 PB8 1_SCL, CEC, 16_CH1, TSC_SYNC 61 4 PB9 1_SDA, IR_EVENTOUT, 17_CH1, EVENTOUT 62 3 PB10 2_SCL, CEC, 2_CH3, SYNC 29 30 PB11 2_SDA, 2_CH4, G6_IO1, EVENTOUT 30 31 PB12 2_NSS, 1_BKIN, G6_IO2, EVENTOUT 33 32 PB13 2_SCK, 1_CH1N, G6_IO3 34 32 Table 6. MCU pin description versus board function (page 4 of 7) MCU pin Board function Main function Alternate functions |