データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXB1586AR データシート(PDF) 3 Page - Sony Corporation

部品番号 CXB1586AR
部品情報  10 Bit 1.0625 Gbaud Transceiver
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXB1586AR データシート(HTML) 3 Page - Sony Corporation

  CXB1586AR Datasheet HTML 1Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 18 page
background image
—3—
CXB1586AR
DC Characteristics
(under the recommended conditions)
Symbol
VIH_T
VIL_T
IIH_T
IIL_T
VOH_T
VOL_T
VIH_E
VIL_E
VIS_E 1)
VOH_E
VOL_E
VOS_E 2)
ICC
PD
Item
TTL high level input voltage
TTL low level input voltage
TTL high level input current
TTL low level input current
TTL high level output voltage
TTL low level output voltage
ECL high level input voltage
ECL low level input voltage
ECL peak-to-peak differential
input voltage swing
ECL high level output voltage
ECL low level output voltage
ECL peak-to-peak differential
output voltage swing
Current consumption
Power dissipation
Min.
2
0
–400
2.2
VCC–1.17
VCC–1.81
400
VCC–1.05
VCC–1.81
1200
Typ.
250
825
Max.
5.5
0.8
20
0.5
VCC–0.88
VCC–1.48
2000
VCC–0.81
VCC–1.55
1900
320
1109
Unit
V
V
µA
µA
V
V
V
V
mV
V
V
mV
mA
mW
Conditions
Vin=VCC
Vin=0
IOH=–0.4 mA
IOL=2 mA
AC coupling input
50
Ω terminated
to VCC–2 V
50
Ω terminated
to VCC–2 V
Output pins open
Output pins open
Note :
1) ECL peak-to-peak differential input voltage swing
2) ECL peak-to-peak differential output voltage swing
Vi1
Voltage
VCC
VIH_E
VIL_E
VEE=GND
signal-in+
signal-in
Vi2
1) VIS_E= |Vi1| + |Vi2|
Vo1
Voltage
VCC
VOH_E
VOL_E
VEE=GND
signal-out+
signal-out
Vo2
2) VOS_E= |Vo1| + |Vo2|



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com