データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXB1586AR データシート(PDF) 10 Page - Sony Corporation

部品番号 CXB1586AR
部品情報  10 Bit 1.0625 Gbaud Transceiver
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXB1586AR データシート(HTML) 10 Page - Sony Corporation

Back Button CXB1586AR Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 12Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 13Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 14Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 18 page
background image
—10—
CXB1586AR
Notes on Operation
1. External loop filters for PLLs
The CXB1586AR has two PLLs. One is for the transmitter and locks to the reference clock from REFCLK
input pin. Another one is for the receiver and locks to the received serial data from SDIN/SDIN∗ input pins.
They need external capacitors for the their loop filters. Typical values of the external capacitors are
indicated below.
2. Example of power supply circuit
49
48
C2
17
16
C1
C1 : 0.01µF
C2 : 0.01µF
VCCT
3.3V
22µF
0.1µF
VEET
VCCG
VCCE
22µF
0.1µF
VEEG
VEEE
22µF
0.1µF
VCCP
VEEP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com