データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXB1586AR データシート(PDF) 7 Page - Sony Corporation

部品番号 CXB1586AR
部品情報  10 Bit 1.0625 Gbaud Transceiver
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXB1586AR データシート(HTML) 7 Page - Sony Corporation

Back Button CXB1586AR Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation CXB1586AR Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 18 page
background image
—7—
CXB1586AR
Pin Type Definition
Type
PS
I_TTL
O_TTL
I_ECL
O_ECL
EX
Definition
Power supply or ground
Input TTL
Output TTL
Input ECL
Output ECL
External circuit node
Symbol
SDIN
SDIN
VCCE
SDOUT
SDOUT
VEEE
Pin No.
52
54
53, 60, 63
61
62
64
Type
I_ECL
(Diff.)
PS
O_ECL
(Diff.)
PS
Description
Serial receive data inputs :
These inputs are enabled when LBEN is low.
Power supply for ECL output : Normally 3.3 V
Serial transmit data output : These outputs are
enabled when LBEN is low. When LBEN is high,
SDOUT/SDOUT
∗ is held to low/high.
Ground for ECL output :
Normally 0 V.
Equivalent
circuit
(c)
(d)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com