| データシートサーチシステム |
|
OMAP3530ECBCA データシート(PDF) 49 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OMAP3530ECBCA データシート(HTML) 49 Page - Texas Instruments |
|
49 / 264 page ![]() OMAP3530/25 Applications Processor www.ti.com SPRS507F – FEBRUARY 2008 – REVISED OCTOBER 2009 Table 2-2. Ball Characteristics (CBC Pkg.) (continued) BALL BALL BUFFER PULLUP BALL BALL TOP PIN NAME RESET REL. MODE [4] TYPE [5] RESET RESET REL. POWER [9] HYS [10] STRENG TH /DOWN IO CELL [13] BOTTOM [1] [2] [3] MODE [8] STATE [6] STATE [7] (mA) [11] TYPE [12] NA D21 sdrc_d28 0 IO L Z 0 vdds Yes 4 (2) PU100/ LVCMOS PD100 NA E20 sdrc_d29 0 IO L Z 0 vdds Yes 4 (2) PU100/ LVCMOS PD100 NA E21 sdrc_d30 0 IO L Z 0 vdds Yes 4 (2) PU100/ LVCMOS PD100 NA G21 sdrc_d31 0 IO L Z 0 vdds Yes 4 (2) PU100/ LVCMOS PD100 NA H1 sdrc_dm0 0 O 0 0 0 vdds No 4 (2) NA LVCMOS NA A14 sdrc_dm1 0 O 0 0 0 vdds No 4 (2) NA LVCMOS NA A4 sdrc_dm2 0 O 0 0 0 vdds No 4 (2) NA LVCMOS NA A18 sdrc_dm3 0 O 0 0 0 vdds No 4 (2) NA LVCMOS NA C2 sdrc_dqs0 0 IO L Z 0 vdds Yes 4 (2) PU100/ LVCMOS PD100 NA B15 sdrc_dqs1 0 IO L Z 0 vdds Yes 4 (2) PU100/ LVCMOS PD100 NA B8 sdrc_dqs2 0 IO L Z 0 vdds Yes 4 (2) PU100/ LVCMOS PD100 NA A19 sdrc_dqs3 0 IO L Z 0 vdds Yes 4 (2) PU100/ LVCMOS PD100 NA U20 sdrc_ncas 0 O 1 1 0 vdds No 4 (2) NA LVCMOS NA B13 sdrc_nclk 0 O 1 1 0 vdds No 4 (2) NA LVCMOS NA T21 sdrc_ncs0 0 O 1 1 0 vdds No 4 (2) NA LVCMOS NA T20 sdrc_ncs1 0 O 1 1 0 vdds No 4 (2) NA LVCMOS NA V21 sdrc_nras 0 O 1 1 0 vdds No 4 (2) NA LVCMOS NA Y18 sdrc_nwe 0 O 1 1 0 vdds No 4 (2) NA LVCMOS AE21 NA dss_data0 0 IO L L 7 vdds No 4 PU100/ LVCMOS PD100 uart1_cts 2 I gpio_70 4 IO safe_mode 7 - AE22 NA dss_data1 0 IO L L 7 vdds No 4 PU100/ LVCMOS PD100 uart1_rts 2 O gpio_71 4 IO safe_mode 7 - AE23 NA dss_data2 0 IO L L 7 vdds No 4 PU100/ LVCMOS PD100 gpio_72 4 IO safe_mode 7 - AE24 NA dss_data3 0 IO L L 7 vdds No 4 PU100/ LVCMOS PD100 gpio_73 4 IO safe_mode 7 - AD23 NA dss_data4 0 IO L L 7 vdds No 4 PU100/ LVCMOS PD100 uart3_rx_irrx 2 I gpio_74 4 IO safe_mode 7 - AD24 NA dss_data5 0 IO L L 7 vdds No 4 PU100/ LVCMOS PD100 uart3_tx_irtx 2 O gpio_75 4 IO safe_mode 7 - AC26 NA dss_data10 0 IO L L 7 vdds NA 4 PU100/ LVCMOS PD100 gpio_80 4 IO safe_mode 7 - AD26 NA dss_data11 0 IO L L 7 vdds NA 4 PU100/ LVCMOS PD100 Submit Documentation Feedback TERMINAL DESCRIPTION 49 |