| データシートサーチシステム |
|
STM8L151F3P6 データシート(PDF) 84 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8L151F3P6 データシート(HTML) 84 Page - STMicroelectronics |
|
84 / 112 page ![]() Electrical parameters STM8L151x2, STM8L151x3 84/112 Doc ID 018780 Rev 4 Figure 36. Typical application with I2C bus and timing diagram 1) 1. Measurement points are done at CMOS levels: 0.3 x VDD and 0.7 x VDD REPEATED START START STOP START tf(SDA) tr(SDA) tsu(SDA) th(SDA) tf(SCL) tr(SCL) tw(SCLL) tw(SCLH) th(STA) tsu(STO) tsu(STA) tw(STO:STA) SDA SCL 4.7k Ω SDA STM8L SCL VDD 100 Ω 100 Ω VDD 4.7k Ω I2CBUS |