| データシートサーチシステム |
|
STM8L151F3P6 データシート(PDF) 104 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8L151F3P6 データシート(HTML) 104 Page - STMicroelectronics |
|
104 / 112 page ![]() Package characteristics STM8L151x2, STM8L151x3 104/112 Doc ID 018780 Rev 4 Figure 44. Recommended UFQFPN32 footprint Table 59. UFQFPN32 package mechanical data Dim. mm inches(1) 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. Min Typ Max Min Typ Max A 0.5 0.55 0.6 0.0197 0.0217 0.0236 A1 0.00 0.02 0.05 0 0.0008 0.0020 A3 0.152 0.006 b 0.18 0.23 0.28 0.0071 0.0091 0.0110 D 4.90 5.00 5.10 0.1929 0.1969 0.2008 D2 3.50 0.1378 E 4.90 5.00 5.10 0.1929 0.1969 0.2008 E2 3.40 3.50 3.60 0.1339 0.1378 0.1417 e 0.500 0.0197 L 0.30 0.40 0.50 0.0118 0.0157 0.0197 ddd 0.08 0.0031 A0B8_ME_FP 5.30 3.80 0.60 3.45 0.50 3.45 3.80 0.75 3.80 0.30 5.30 |