データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM20154MH データシート(PDF) 9 Page - Texas Instruments

部品番号 LM20154MH
部品情報  LM20154/LM20154-Q1 4A, 1MHz Synchronous Buck Regulator with SYNCOUT
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI1 [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM20154MH データシート(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LM20154MH Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM20154MH Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM20154MH Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM20154MH Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM20154MH Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM20154MH Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM20154MH Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM20154MH Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM20154MH Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 31 page
background image
6.0A
+
-
COMP
CONTROL
LOGIC
CURRENT
LIMIT
OVERVOLTAGE
UNDERVOLTAGE
PWM
COMPARATOR
SS/TRK
PGOOD
+
-
+2.7V
REGULATOR
PVIN
PVIN
THERMAL
PROTECTION
PGND
SW
AVIN
CURRENT SENSE
VCC
1.18V
UVLO
2.7V
AGND
OSCILLATOR
+
752 mV
864 mV
PG-L
PG-L
2.7V
800 mV
+
-
+
DISCHARGE
DISCHARGE
SLOPE COMP
DIODE
EMULATION
+
-
VREF
+
-
FB
EN
SYNCOUT
180°PHASE
SHIFT
ERROR AMP
gm = 510 Pmho
+
-
+
-
+
-
5 PA
(50 Ps)
+
-
PVIN
LM20154
www.ti.com
SNVS531G – OCTOBER 2007 – REVISED MARCH 2013
BLOCK DIAGRAM
Copyright © 2007–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: LM20154



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com