| データシートサーチシステム |
|
HM5259165B データシート(PDF) 43 Page - Elpida Memory |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HM5259165B データシート(HTML) 43 Page - Elpida Memory |
|
43 / 63 page ![]() HM5259165B/HM5259805B/HM5259405B-75/A6 Data Sheet E0118H10 43 Minimum V IH Clamp Current V IH (V) I (mA) V CC + 2 10 V CC + 1.8 8 V CC + 1.6 5.5 V CC + 1.4 3.5 V CC + 1.2 1.5 V CC + 1 0.3 V CC + 0.8 0 V CC + 0.6 0 V CC + 0.4 0 V CC + 0.2 0 V CC + 0 0 VIH (V) VCC + 0 VCC + 1 VCC + 2 VCC + 0.5 VCC + 1.5 8 4 6 0 2 10 |