データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM10506 データシート(PDF) 26 Page - Texas Instruments

部品番号 LM10506
部品情報  Triple Buck LDO Power Management Unit
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI1 [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM10506 データシート(HTML) 26 Page - Texas Instruments

Back Button LM10506_14 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments LM10506_14 Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments LM10506_14 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments LM10506_14 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments LM10506_14 Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments LM10506_14 Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments LM10506_14 Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments LM10506_14 Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments LM10506_14 Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 43 page
background image
LM10506
SNVS729F – SEPTEMBER 2011 – REVISED AUGUST 2014
www.ti.com
VOLTAGE CODE
VOLTAGE (V)
VOLTAGE CODE
VOLTAGE (V)
0x1B
2.45
0x3B
3.60
0x1C
2.50
0x3C
3.60
0x1D
2.55
0x3D
3.60
0x1E
2.60
0x3E
3.60
0x1F
2.65
0x3F
3.60
8.4.1.1.2
ADDR 0x00 & 0x09: Buck 3 Voltage Code And VOUT Level Mapping
VOLTAGE
VOLTAGE
VOLTAGE
VOLTAGE
VOLTAGE
VOLTAGE (V)
VOLTAGE (V)
VOLTAGE (V)
CODE
CODE (V)
CODE
(V)
CODE
0x00
0.700
0x20
0.860
0x40
1.020
0x60
1.180
0x01
0.705
0x21
0.865
0x41
1.025
0x61
1.185
0x02
0.710
0x22
0.870
0x42
1.030
0x62
1.190
0x03
0.715
0x23
0.875
0x43
1.035
0x63
1.195
0x04
0.720
0x24
0.880
0x44
1.040
0x64
1.200
0x05
0.725
0x25
0.885
0x45
1.045
0x65
1.205
0x06
0.730
0x26
0.890
0x46
1.050
0x66
1.210
0x07
0.735
0x27
0.895
0x47
1.055
0x67
1.215
0x08
0.740
0x28
0.900
0x48
1.060
0x68
1.220
0x09
0.745
0x29
0.905
0x49
1.065
0x69
1.225
0x0A
0.750
0x2A
0.910
0x4A
1.070
0x6A
1.230
0x0B
0.755
0x2B
0.915
0x4B
1.075
0x6B
1.235
0x0C
0.760
0x2C
0.920
0x4C
1.080
0x6C
1.240
0x0D
0.765
0x2D
0.925
0x4D
1.085
0x6D
1.245
0x0E
0.770
0x2E
0.930
0x4E
1.090
0x6E
1.250
0x0F
0.775
0x2F
0.935
0x4F
1.095
0x6F
1.255
0x10
0.780
0x30
0.940
0x50
1.100
0x70
1.260
0x11
0.785
0x31
0.945
0x51
1.105
0x71
1.265
0x12
0.790
0x32
0.950
0x52
1.110
0x72
1.270
0x13
0.795
0x33
0.955
0x53
1.115
0x73
1.275
0x14
0.800
0x34
0.960
0x54
1.120
0x74
1.280
0x15
0.805
0x35
0.965
0x55
1.125
0x75
1.285
0x16
0.810
0x36
0.970
0x56
1.130
0x76
1.290
0x17
0.815
0x37
0.975
0x57
1.135
0x77
1.295
0x18
0.820
0x38
0.980
0x58
1.140
0x78
1.300
0x19
0.825
0x39
0.985
0x59
1.145
0x79
1.305
0x1A
0.830
0x3A
0.990
0x5A
1.150
0x7A
1.310
0x1B
0.835
0x3B
0.995
0x5B
1.155
0x7B
1.315
0x1C
0.840
0x3C
1.000
0x5C
1.160
0x7C
1.320
0x1D
0.845
0x3D
1.005
0x5D
1.165
0x7D
1.325
0x1E
0.850
0x3E
1.010
0x5E
1.170
0x7E
1.330
0x1F
0.855
0x3F
1.015
0x5F
1.175
0x7F
1.335
26
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2011–2014, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM10506



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com