データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM10506 データシート(PDF) 27 Page - Texas Instruments

部品番号 LM10506
部品情報  Triple Buck LDO Power Management Unit
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI1 [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM10506 データシート(HTML) 27 Page - Texas Instruments

Back Button LM10506_14 Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments LM10506_14 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments LM10506_14 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments LM10506_14 Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments LM10506_14 Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments LM10506_14 Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments LM10506_14 Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments LM10506_14 Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments LM10506_14 Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 43 page
background image
LM10506
www.ti.com
SNVS729F – SEPTEMBER 2011 – REVISED AUGUST 2014
8.4.1.1.3
ADDR0x0B: Comparator Threshold Mapping
VOLTAGE CODE
VOLTAGE (V)
VOLTAGE CODE
VOLTAGE (V)
0x00
2.000
0x20
3.016
0x01
2.032
0x21
3.048
0x02
2.064
0x22
3.080
0x03
2.095
0x23
3.111
0x04
2.127
0x24
3.143
0x05
2.159
0x25
3.175
0x06
2.191
0x26
3.207
0x07
2.222
0x27
3.238
0x08
2.254
0x28
3.270
0x09
2.286
0x29
3.302
0x0A
2.318
0x2A
3.334
0x0B
2.349
0x2B
3.365
0x0C
2.381
0x2C
3.397
0x0D
2.413
0x2D
3.429
0x0E
2.445
0x2E
3.461
0x0F
2.476
0x2F
3.492
0x10
2.508
0x30
3.524
0x11
2.540
0x31
3.556
0x12
2.572
0x32
3.588
0x13
2.603
0x33
3.619
0x14
2.635
0x34
3.651
0x15
2.667
0x35
3.683
0x16
2.699
0x36
3.715
0x17
2.730
0x37
3.746
0x18
2.762
0x38
3.778
0x19
2.794
0x39
3.810
0x1A
2.826
0x3A
3.842
0x1B
2.857
0x3B
3.873
0x1C
2.889
0x3C
3.905
0x1D
2.921
0x3D
3.937
0x1E
2.953
0x3E
3.969
0x1F
2.984
0x3F
4.000
Copyright © 2011–2014, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
27
Product Folder Links: LM10506



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com