| データシートサーチシステム |
|
AN413 データシート(PDF) 28 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN413 データシート(HTML) 28 Page - STMicroelectronics |
|
28 / 45 page ![]() Examples of ST9 peripheral configurations AN413 28/45 Doc ID 1875 Rev 2 ;************************************************************** ;*Configuration of TIMER 0 I/O pins and A/D Converter I/O pins* proc INIT_IO [PPR] { ;............. ;............. P3.0 (T0INA) P3.2 (T0INB) INPUT TRISTATE TTL ;............. P3.1 (T0OUTA) P3.3 (T0OUTB) OUTPUT ALTERNATE FUNCTION PUSH_PULL TTL spp #P3C_PG ; Port 3 control register page ld P3C0R,#00001111b ld P3C1R,#00001010b ld P3C2R,#00000101b ;............. end of init. P3 ;............. INITIALIZATION OF A/D CONVERTOR INPUTS ;............. P4.7 (AIN7) ALTERNATE FUNCTION OPEN DRAIN TTL ;............. P4.6 (AIN6) ALTERNATE FUNCTION OPEN DRAIN TTL spp #P4C_PG ; Port 4 control register page ld P4C0R,#11000000b ld P4C1R,#11000000b ld P4C2R,#11000000b ;............ end of init. P4 ;............ INITIALIZATION OF SCI I/O ; P70: Input = Sin. ; P71: AF = Sout. ; P72: AF = Txclck. ; P73: AF = Rxclck. spp #P7C_PG ; Port 7 control page. ld P7C0R,#00001111b ; bit 0 (Sin): IN, TRI, TTL. ld P7C1R,#11111110b ; bit 1,2,3 (Sout, Txck, Rxck): AF,PP,TTL. ld P7C2R,#00000001b ; Others : OUT,PP,TTL. } ;********************************************* ;*SECTION CODE FOR THE CORE INTERRUPT ROUTINE* ;********************************************* ;_______________ |