| データシートサーチシステム |
|
AN3224 データシート(PDF) 47 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN3224 データシート(HTML) 47 Page - STMicroelectronics |
|
47 / 49 page ![]() AN3224 List of error codes Doc ID 17559 Rev 2 47/49 C.2.4 Communication errors #define FEISC_ERR_PROTLEN -4030 #define FEISC_ERR_CHECKSUM -4031 #define FEISC_ERR_BUSY_TIMEOUT -4032 #define FEISC_ERR_UNKNOWN_STATUS -4033 #define FEISC_ERR_NO_RECPROTOCOL -4034 #define FEISC_ERR_CMD_BYTE -4035 #define FEISC_ERR_TRANSCEIVE -4036 #define FEISC_ERR_REC_BUS_ADR -4037 C.2.5 Parameter errors #define FEISC_ERR_UNKNOWN_PARAMETER -4050 #define FEISC_ERR_PARAMETER_OUT_OF_RANGE -4051 #define FEISC_ERR_ODD_PARAMETERSTRING -4052 #define FEISC_ERR_UNKNOWN_ERRORCODE -4053 #define FEISC_ERR_UNSUPPORTED_OPTION -4054 #define FEISC_ERR_UNKNOWN_EPC_TYPE -4055 C.2.6 Plug-in errors #define FEISC_ERR_NO_PLUGIN -4060 #define FEISC_ERR_PLUGIN_PRESENT -4061 #define FEISC_ERR_UNKNOWN_PLUGIN_ID -4062 #define FEISC_ERR_PI_BUILD_DATA -4063 #define FEISC_ERR_PI_BUILD_FRAME -4064 #define FEISC_ERR_PI_SPLIT_FRAME -4065 #define FEISC_ERR_PI_SPLIT_DATA -4066 C.2.7 Communication data flow errors #define FEISC_ERR_BUFFER_OVERFLOW -4070 C.2.8 Task errors #define FEISC_ERR_TASK_STILL_RUNNING -4080 #define FEISC_ERR_TASK_NOT_STARTED -4081 #define FEISC_ERR_TASK_TIMEOUT -4082 #define FEISC_ERR_TASK_SOCKET_INIT -4083 #define FEISC_ERR_TASK_BUSY -4084 #define FEISC_ERR_THREAD_CANCEL_ERROR -4085 |