データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LTM4600 データシート(PDF) 8 Page - Linear Technology

部品番号 LTM4600
部品情報  10A High Efficiency DC/DC Module
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LINER [Linear Technology]
ホームページ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTM4600 データシート(HTML) 8 Page - Linear Technology

Back Button LTM4600_15 Datasheet HTML 4Page - Linear Technology LTM4600_15 Datasheet HTML 5Page - Linear Technology LTM4600_15 Datasheet HTML 6Page - Linear Technology LTM4600_15 Datasheet HTML 7Page - Linear Technology LTM4600_15 Datasheet HTML 8Page - Linear Technology LTM4600_15 Datasheet HTML 9Page - Linear Technology LTM4600_15 Datasheet HTML 10Page - Linear Technology LTM4600_15 Datasheet HTML 11Page - Linear Technology LTM4600_15 Datasheet HTML 12Page - Linear Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 26 page
background image
LTM4600
8
4600fd
For more information www.linear.com/LTM4600
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
CIN
External Input Capacitor Requirement
(VIN = 4.5V to 20V, VOUT = 1.5V)
IOUT = 10A
20
µF
COUT
External Output Capacitor Requirement
(VIN = 4.5V to 20V, VOUT = 1.5V)
IOUT = 10A, Refer to Table 2 in the
Applications Information Section
100
200
µF
TA = 25°C, VIN = 12V. Use Figure 1 configuration.
Figure 1. Simplified LTM4600 Block Diagram
4600 F01
RUN/SS
LTM4600
VOSET
EXTVCC
SGND
fADJ
FCB
1000pF
Q1
Q2
VOUT 1.5V/10A MAX
PGND
VIN 4.5V TO 20V
SVIN
COMP
PGOOD
R6
66.5k
100k
0.5%
4.75k
1.5μF
CIN
15μF
6.3V
COUT
10Ω
INT
COMP
CONTROLLER
siMpliFieD block DiagraM
Decoupling requireMenTs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com