データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LTM4600 データシート(PDF) 19 Page - Linear Technology

部品番号 LTM4600
部品情報  10A High Efficiency DC/DC Module
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LINER [Linear Technology]
ホームページ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTM4600 データシート(HTML) 19 Page - Linear Technology

Back Button LTM4600_15 Datasheet HTML 15Page - Linear Technology LTM4600_15 Datasheet HTML 16Page - Linear Technology LTM4600_15 Datasheet HTML 17Page - Linear Technology LTM4600_15 Datasheet HTML 18Page - Linear Technology LTM4600_15 Datasheet HTML 19Page - Linear Technology LTM4600_15 Datasheet HTML 20Page - Linear Technology LTM4600_15 Datasheet HTML 21Page - Linear Technology LTM4600_15 Datasheet HTML 22Page - Linear Technology LTM4600_15 Datasheet HTML 23Page - Linear Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 26 page
background image
LTM4600
19
4600fd
For more information www.linear.com/LTM4600
VIN (V)
4600 F20
1
3
5
7
9
11 13 15 17
3.3V: fADJ = 30.1k
5V: fADJ = 15k
5V AT 8A
3.3V AT 8A
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
VIN to VOUT Step-Down Ratio for
12VIN to 5VOUT and 5VIN to 3.3VOUT
5V to 3.3V at 8A
12V to 5V at 8A
applicaTions inForMaTion
4600 F18
R2
22.1k
1%
R1
30.1k
EXTVCC
RUN/SS
COMP
FCB
VOUT
5V TO 3.3V AT 8A WITH fADJ = 30.1k
C1, C3: TDK C3216X5R1E106MT
C2: TAIYO YUDEN, JMK316BJ226ML
C4: SANYO POS CAP, 6TPE330MIL
PGOOD
VOSET
SVIN
PGND
SGND
4.5V TO 7V
3.3V AT 8A
C1
10µF
25V
C3
10µF
25V
C4
330µF
6.3V
C2
22µF
C5
100pF
VIN
LTM4600
fADJ
RUN/SOFT-START
OPEN DRAIN
EFFICIENCY = 93%
+
4600 F19
R2
13.7k
1%
R1
15k
EXTVCC
RUN/SS
COMP
FCB
VOUT
12V TO 5V AT 8A WITH fADJ = 15k
C1, C3: TDK C3216X5R1E106MT
C2: TAIYO YUDEN, JMK316BJ226ML
C4: SANYO POSCAP, 6TPE330MIL
PGOOD
VOSET
SVIN
PGND
SGND
9V TO 16V
5V AT 8A
EFFICIENCY = 94%
C1
10µF
25V
C3
10µF
25V
C4
330µF
6.3V
C2
22µF
C5
100pF
VIN
LTM4600
fADJ
RUN/SOFT-START
OPEN DRAIN
+



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com