データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM321 データシート(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

部品番号 LM321
部品情報  Single Channel Operational Amplifier
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

LM321 データシート(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  LM321 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor LM321 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor LM321 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor LM321 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor LM321 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor LM321 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor LM321 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor LM321 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor LM321 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
LM321
www.onsemi.com
5
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 1. Open Loop Gain and Phase Margin vs. Frequency
Figure 2. CMRR vs. Frequency
Figure 3. Inverting Large Signal Step Response
Figure 4. Inverting Small Signal Step Response
Figure 5. Phase Margin vs. Load Capacitance
Figure 6. Voltage Noise Density vs. Frequency
Frequency (Hz)
10
0
−60
100
1k
10k
100k
1M
10M
−40
−20
0
20
40
60
80
100
120
30
60
90
120
150
180
210
240
270
RL = 10 kW
CL = 25 pF
VS = 3 V, Gain
VS = 5 V, Gain
VS = 32 V, Gain
VS = 3 V, Phase
VS = 5 V, Phase
VS = 32 V, Phase
PHASE MARGIN
Frequency (Hz)
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
100
1k
10k
100k
1M
VS = 3 V
VS = 5 V
VS = 32 V
Time (
ms)
−10
−4
0
1020
30
40
5060
70
80
90
100
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
VS = 10 V
RL = 10 kW
CL = 15 pF
Input
Output
Time (
ms)
−2
−0.1
02
4
6
8
10
12
14
Input
Output
VS = 5.0 V
RL = 10 kW
CL = 15 pF
−0.08
−0.06
−0.04
−0.02
0.0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
Load Capacitance (pF)
100
0
200
300
500
1000
1500
10
20
30
40
50
60
VS = 3 V
VS = 5 V
VS = 32 V
Frequency (Hz)
1
10
10
100
1k
10k
100k
100
1000
VS = 3 V
VS = 5 V
VS = 32 V
AV = 11 V/V
RL = 10 kW



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com