| データシートサーチシステム |
|
STM32F303VD データシート(PDF) 63 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F303VD データシート(HTML) 63 Page - STMicroelectronics |
|
63 / 184 page ![]() PH0 - EVENT OUT TIM20_ CH1 - - -- -- - - - FMC_A0 - - - PH1 - EVENT OUT TIM20_ CH2 - - -- -- - - - FMC_A1 - - - PH2 - EVENT OUT - - - -- -- - - - - - - - Table 14. STM32F303xD/E alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS_AF TIM2/15/ 16/17/E VENT I2C3/TIM1 /2/3/4/8/20 /15/GPCO MP1 I2C3/TIM 8/20/15/G PCOMP7 /TSC I2C1/2/TI M1/8/16/1 7 SPI1/SPI2 /I2S2/SPI3 /I2S3/SPI4 /UART4/5/ TIM8/Infra red SPI2/I2S2/ SPI3/I2S3/ TIM1/8/20/ Infrared USART1/ 2/3/CAN/ GPCOMP 3/5/6 I2C3/GPC OMP1/2/3/ 4/5/6 CAN/TIM1 /8/15 TIM2/3/ 4/8/17 TIM1/8 SDIO/FS MC/TIM1 - - EVENT |