| データシートサーチシステム |
|
BCM4354 データシート(PDF) 90 Page - Cypress Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BCM4354 データシート(HTML) 90 Page - Cypress Semiconductor |
|
90 / 192 page ![]() Pin Lists BCM4354 Data Sheet BROADCOM CONFIDENTIAL Broadcom® October 15, 2014 • 4354-DS109-R Page 89 Table 19: Pin List by Pin Name (192-Pin WLBGA Package) Pin Name WLBGA Ball# AVDD_BBPLL H7 AVSS_BBPLL G7 BT_DEV_WAKE L4 BT_GPIO_4 K4 BT_HOST_WAKE J3 BT_I2S_CLK J6 BT_I2S_DI G5 BT_I2S_DO G6 BT_I2S_WS L6 BT_IFVDD1P2 K3 BT_IFVSS M3 BT_LNAVDD1P2 K1 BT_PAVDD2P5 M1 BT_PAVSS L2 BT_PCM_CLK M6 BT_PCM_IN J4 BT_PCM_OUT H4 BT_PCM_SYNC K6 BT_PLLVDD1P2 K2 BT_PLLVSS L3 BT_REG_ON D10 BT_RF L1 BT_UART_CTS_L L5 BT_UART_RTS_L K5 BT_UART_RXD H5 BT_UART_TXD J5 BT_USB_DN E5 BT_USB_DP F5 BT_VCOVDD1P2 J1 BT_VCOVSS J2 BT_VDDIO K7 CLK_REQ F4 FM_AOUT1 E1 FM_AOUT2 F1 FM_AUDIOVDD1P2 E2 FM_AUDIOVSS F2 FM_LNAVCOVDD1P2 G1 FM_LNAVSS H2 FM_PLLVDD1P2 F3 FM_PLLVSS G3 FM_RFIN H1 FM_VCOVSS G2 GPIO_0 G11 GPIO_1 F10 GPIO_10 H12 GPIO_2 F11 GPIO_3 G9 GPIO_4 H9 GPIO_5 F9 GPIO_6 F8 GPIO_7 E7 GPIO_8 F7 GPIO_9 E6 HSIC_AGND12PLL B6 HSIC_AVDD12PLL C7 HSIC_DATA A6 HSIC_DVDD12 C6 HSIC_STROBE A7 JTAG_SEL D9 LDO_VDD1P5 C12 LDO_VDDBAT5V E12 LPO_IN F6 PCIE_PME_L C5 PCIE_CLKREQ_L D5 PCIE_PERST_L C4 PCIE_PLL_AVDD1P2 B3 PCIE_PLL_AVSS B5 PCIE_RDN0 B1 PCIE_RDP0 C1 PCIE_REFCLKN A5 PCIE_REFCLKP A4 PCIE_RXTX_AVDD1P2 B2 PCIE_RXTX_AVSS B4 PCIE_TDN0 A3 PCIE_TDP0 A2 PCIE_TESTN C2 PCIE_TESTP C3 PMU_AVSS B10 Pin Name WLBGA Ball# |