| データシートサーチシステム |
|
BCM4354 データシート(PDF) 91 Page - Cypress Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BCM4354 データシート(HTML) 91 Page - Cypress Semiconductor |
|
91 / 192 page ![]() Pin Lists BCM4354 Data Sheet BROADCOM CONFIDENTIAL Broadcom® October 15, 2014 • 4354-DS109-R Page 90 RF_SW_CTRL_0 R7 RF_SW_CTRL_1 N8 RF_SW_CTRL_10 M12 RF_SW_CTRL_11 L9 RF_SW_CTRL_12 J9 RF_SW_CTRL_13 K10 RF_SW_CTRL_14 M10 RF_SW_CTRL_15 L8 RF_SW_CTRL_2 P9 RF_SW_CTRL_3 N7 RF_SW_CTRL_4 N5 RF_SW_CTRL_5 P7 RF_SW_CTRL_6 P5 RF_SW_CTRL_7 M8 RF_SW_CTRL_8 K12 RF_SW_CTRL_9 J11 RREFHSIC D7 SDIO_CLK A8 SDIO_CMD A9 SDIO_DATA_0 B9 SDIO_DATA_1 C9 SDIO_DATA_2 B8 SDIO_DATA_3 C8 SR_PVSS A12 SR_VDDBATA5V B11 SR_VDDBATP5V B12 SR_VLX A11 VDD/VDDC B7 VDD/VDDC D4 BT_VDD/VDDC E4 VDD/VDDC E9 VDD/VDDC G10 BT_VDD/VDDC H3 VDD/VDDC J12 VDD/VDDC J8 VDD/VDDC L10 BT_VDD/VDDC M5 VDD/VDDC M7 VDDIO E10 VDDIO_RF H11 Pin Name WLBGA Ball# VDDIO_SD E8 VOUT_3P3 F12 VOUT_BTLDO2P5 D12 VOUT_CLDO C11 VOUT_LDO3P3_B E11 VOUT_LNLDO D11 VSSC/VSS C10 VSSC/VSS D3 VSSC/VSS D6 VSSC/VSS G12 VSSC/VSS G4 VSSC/VSS G8 VSSC/VSS L11 VSSC/VSS L7 VSSC/VSS M4 WL_REG_ON A10 WRF_AFE_GND1P2_CORE0 P4 WRF_AFE_GND1P2_CORE1 R8 WRF_BUCK_GND1P5_CORE0 V4 WRF_BUCK_GND1P5_CORE1 R12 WRF_BUCK_VDD1P5_CORE0 U4 WRF_BUCK_VDD1P5_CORE1 R11 WRF_CP_GND1P2 V5 WRF_GPIO_OUT_CORE0 R4 WRF_GPIO_OUT_CORE1 R9 WRF_LNA_2G_GND1P2_CORE0 N2 WRF_LNA_2G_GND1P2_CORE1 U7 WRF_LNA_5G_GND1P2_CORE0 V2 WRF_LNA_5G_GND1P2_CORE1 U12 WRF_LOGEN_GND1P2 R6 WRF_LOGENG_GND1P2 R5 WRF_MMD_GND1P2 T6 WRF_MMD_VDD1P2 T5 WRF_PA2G_VBAT_GND3P3_CORE0 P2 WRF_PA2G_VBAT_GND3P3_CORE0 R2 WRF_PA2G_VBAT_GND3P3_CORE1 U8 WRF_PA2G_VBAT_GND3P3_CORE1 U9 WRF_PA2G_VBAT_VDD3P3_CORE0 R1 WRF_PA2G_VBAT_VDD3P3_CORE1 V9 WRF_PA5G_VBAT_GND3P3_CORE0 T2 Pin Name WLBGA Ball# |