データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM10504 データシート(PDF) 12 Page - Texas Instruments

部品番号 LM10504
部品情報  LM10504 Triple Buck LDO Power Management Unit
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI1 [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM10504 データシート(HTML) 12 Page - Texas Instruments

Back Button LM10504_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM10504_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM10504_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM10504_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM10504_15 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM10504_15 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM10504_15 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LM10504_15 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LM10504_15 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 38 page
background image
1 1.00V/ 2 1.00V/
LDO
5.00 ms/
VIN
1
2
1 1.00V/ 2 1.00V/
LDO
1.00 ms/
BUCK1
1
2
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
0.985
0.990
0.995
1.000
1.005
1.010
1.015
VIN(V)
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
1.185
1.190
1.195
1.200
1.205
1.210
1.215
VIN(V)
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
1.775
1.780
1.785
1.790
1.795
1.800
1.805
VIN(V)
3.5
4.0
4.5
5.0
2.970
2.975
2.980
2.985
2.990
2.995
3.000
VIN(V)
LM10504
SNVS739E – DECEMBER 2011 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
Typical Performance Characteristics (continued)
Buck 2 VOUT vs. VIN
Buck 2 VOUT vs. VIN
VOUT=1.8V, IOUT=1A
VOUT=3.0V, IOUT=1A
Figure 13.
Figure 14.
Buck 3 VOUT vs VIN
Buck 3 VOUT vs VIN
VOUT=1.0V, IOUT=1A
VOUT=1.2V, IOUT=1A
Figure 15.
Figure 16.
LDO Startup Time from VIN Rise
From LDO Startup to Buck 1 Startup
Figure 17.
Figure 18.
12
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2011–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM10504



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com