| データシートサーチシステム |
|
STM32L072V8 データシート(PDF) 53 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L072V8 データシート(HTML) 53 Page - STMicroelectronics |
|
53 / 147 page ![]() Table 19. Alternate functions port C Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 SPI1/SPI2/I2S2/ USART1/2/ LPUART1/USB/ LPTIM1/TSC/ TIM2/21/22/ EVENTOUT/ SYS_AF SPI1/SPI2/I2S2/I2C1/ TIM2/21 SPI1/SPI2/I2S2/ LPUART1/ USART5/USB/ LPTIM1/TIM2/3 /EVENTOUT/SYS_AF I2C1/TSC/ EVENTOUT I2C1/USART1/2/ LPUART1/ TIM3/22/ EVENTOUT SPI2/I2S2 /I2C2/ USART1/ TIM2/21/22 I2C1/2/ LPUART1/ USART4/ UASRT5/TIM21/E VENTOUT I2C3/LPUART1/ COMP1/2/ TIM3 PC0 LPTIM1_IN1 EVENTOUT TSC_G7_IO1 LPUART1_RX I2C3_SCL PC1 LPTIM1_OUT EVENTOUT TSC_G7_IO2 LPUART1_TX I2C3_SDA PC2 LPTIM1_IN2 SPI2_MISO/ I2S2_MCK TSC_G7_IO3 PC3 LPTIM1_ETR SPI2_MOSI/ I2S2_SD TSC_G7_IO4 PC4 EVENTOUT LPUART1_TX PC5 LPUART1_RX TSC_G3_IO1 PC6 TIM22_CH1 TIM3_CH1 TSC_G8_IO1 PC7 TIM22_CH2 TIM3_CH2 TSC_G8_IO2 PC8 TIM22_ETR TIM3_CH3 TSC_G8_IO3 PC9 TIM21_ETR USB_OE/TIM3_CH4 TSC_G8_IO4 I2C3_SDA PC10 LPUART1_TX USART4_TX PC11 LPUART1_RX USART4_RX PC12 USART5_TX USART4_CK PC13 PC14 PC15 |