| データシートサーチシステム |
|
STLED524 データシート(PDF) 63 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STLED524 データシート(HTML) 63 Page - STMicroelectronics |
|
63 / 72 page ![]() Table 59. SPI data for writing pattern from example 3 to pattern 1 memory Byte index(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 1415 16 Data(1) 0x02(2) 0x00(3) 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x04 Byte index 17 18 19 2021 22 23 24 2526 27 28 2930 31 32 Data 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x04 0xFF 0x04 0xFF 0x04 0xFF 0x04 0xFF 0x04 Byte index 33 34 35 3637 38 39 40 4142 43 44 4546 47 48 Data 0xFF 0x04 0xFF 0x04 0xFF 0x04 0xFF 0x04 0xFF 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Byte index 49 50 51 5253 54 55 56 5758 59 60 6162 63 64 Data 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Byte index 65 66 67 6869 70 71 72 7374 75 76 7778 79 80 Data 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Byte index 81 82 83 8485 86 87 88 8990 91 92 9394 95 96 Data 0x00 0x00 0xFF 0x08 0x00 0x00 0xFF 0x08 0xFF 0x08 0xFF 0x08 0xFF 0x08 0x00 0x00 Byte index 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Data 0xFF 0x08 0xFF 0x08 0xFF 0x08 0xFF 0x08 0x00 0x00 0xFF 0x08 0x00 0x00 0xFF 0x08 Byte index 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Data 0xFF 0x08 0xFF 0x08 0xFF 0x08 0x00 0x00 0xFF 0x08 0xFF 0x08 0xFF 0x08 0xFF 0x08 Byte index 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 Data 0x00 0x00 0xFF 0x08 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Byte index 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Data 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Byte index 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 Data 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x0C 0x00 0x00 Byte index 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 Data 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x0C 0xFF 0x0C 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x0C |