| データシートサーチシステム |
|
STM32L432KB データシート(PDF) 52 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L432KB データシート(HTML) 52 Page - STMicroelectronics |
|
52 / 149 page ![]() Table 15. Alternate function AF8 to AF15 (for AF0 to AF7 see Table 14) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 LPUART1 CAN1/TSC USB/QUADSPI - COMP1/ COMP2/ SWPMI1 SAI1 TIM2/TIM15/ TIM16/LPTIM2 EVENTOUT Port A PA0 - - - - COMP1_OUT SAI1_EXTCLK TIM2_ETR EVENTOUT PA1 - ---- - TIM15_CH1N EVENTOUT PA2 LPUART1_TX - QUADSPI_ BK1_NCS - COMP2_OUT - TIM15_CH1 EVENTOUT PA3 LPUART1_RX - QUADSPI_CLK - - SAI1_MCLK_A TIM15_CH2 EVENTOUT PA4 - ---- SAI1_FS_B LPTIM2_OUT EVENTOUT PA5 - ---- - LPTIM2_ETR EVENTOUT PA6 LPUART1_CTS - QUADSPI_ BK1_IO3 - TIM1_BKIN_ COMP2 - TIM16_CH1 EVENTOUT PA7 - - QUADSPI_ BK1_IO2 - COMP2_OUT - - EVENTOUT PA8 - - - - SWPMI1_IO SAI1_SCK_A LPTIM2_OUT EVENTOUT PA9 - ---- SAI1_FS_A TIM15_BKIN EVENTOUT PA10 - - USB_CRS_ SYNC - - SAI1_SD_A - EVENTOUT PA11 - CAN1_RX USB_DM - TIM1_BKIN2_ COMP1 - - EVENTOUT PA12 - CAN1_TX USB_DP - - - - EVENTOUT PA13 - - USB_NOE - SWPMI1_TX SAI1_SD_B - EVENTOUT PA14 - - - - SWPMI1_RX SAI1_FS_B - EVENTOUT PA15 - TSC_G3_IO1 - - SWPMI1_ SUSPEND - - EVENTOUT |