| データシートサーチシステム |
|
STM32L432KB データシート(PDF) 48 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L432KB データシート(HTML) 48 Page - STMicroelectronics |
|
48 / 149 page ![]() Pinouts and pin description STM32L432KB STM3L432KC 48/149 DocID028798 Rev 2 13 PA7 I/O FT_fa - TIM1_CH1N, I2C3_SCL, SPI1_MOSI, QUADSPI_BK1_IO2, COMP2_OUT, EVENTOUT ADC1_IN12 14 PB0 I/O FT_a - TIM1_CH2N, SPI1_NSS, USART3_CK, QUADSPI_BK1_IO1, COMP1_OUT, SAI1_EXTCLK, EVENTOUT ADC1_IN15 15 PB1 I/O FT_a - TIM1_CH3N, USART3_RTS_DE, LPUART1_RTS_DE, QUADSPI_BK1_IO0, LPTIM2_IN1, EVENTOUT COMP1_INM, ADC1_IN16 16 VSS S - - - - 17 VDD S - - - - 18 PA8 I/O FT - MCO, TIM1_CH1, USART1_CK, SWPMI1_IO, SAI1_SCK_A, LPTIM2_OUT, EVENTOUT - 19 PA9 I/O FT_f - TIM1_CH2, I2C1_SCL, USART1_TX, SAI1_FS_A, TIM15_BKIN, EVENTOUT - 20 PA10 I/O FT_f - TIM1_CH3, I2C1_SDA, USART1_RX, USB_CRS_SYNC, SAI1_SD_A, EVENTOUT - 21 PA11 I/O FT_u - TIM1_CH4, TIM1_BKIN2, SPI1_MISO, COMP1_OUT, USART1_CTS, CAN1_RX, USB_DM, TIM1_BKIN2_COMP1, EVENTOUT - 22 PA12 I/O FT_u - TIM1_ETR, SPI1_MOSI, USART1_RTS_DE, CAN1_TX, USB_DP, EVENTOUT - 23 PA13 (JTMS- SWDIO) I/O FT (3) JTMS-SWDIO, IR_OUT, USB_NOE, SWPMI1_TX, SAI1_SD_B, EVENTOUT - Table 13. STM32L432xx pin definitions (continued) Pin Number Pin functions Alternate functions Additional functions |