データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISL91211AIK データシート (PDF) - Renesas Technology Corp

ISL91211AIK Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
部品番号 ISL91211AIK
ダウンロード  ISL91211AIK ダウンロード
ファイルサイズ   1913.7 Kbytes
ページ   54 Pages
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
部品情報 Triple/Quad Output Power Management IC for Industrial and Computing Applications

ISL91211AIK Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
ISL91211AIK Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

部品番号 ISL91211AIK
ダウンロード  ISL91211AIK Click to download

ファイルサイズ   1913.7 Kbytes
ページ   54 Pages
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
部品情報 Triple/Quad Output Power Management IC for Industrial and Computing Applications

ISL91211AIK データシート (HTML) - Renesas Technology Corp


ISL91211AIK 製品詳細

Features
• Triple output 2+1+1 phases (ISL91211AIK) or quad
output, four single phases (ISL91211BIK)
• 2.7V to 5.5V supply voltage
• 5A per phase peak current capability
• Small solution size (for four phase design)
• High efficiency (92.2%, L = 220nH for
3.8VIN/1.8VOUT)
• Low IQ in low power mode
• Proprietary control scheme reduces output
capacitor and supports fast load transient (such as
>50A/μs per phase)
• ±0.7% system accuracy, remote voltage sensing
• I2C programmable output from 0.3V to 2V
• Independent Dynamic Voltage Scaling (DVS) for
each output
• Soft-start and fault detection (UV, OV, OC, OT),
short-circuit protection
• 4.70mmx6.30mm 35 ball BGA with 0.8mm pitch
Applications
• Industrial controls and FPGAs
• Computing servers and systems
• Home gateways and appliances




同様の部品番号 - ISL91211AIK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
ISL91211AIK RENESAS-ISL91211AIK Datasheet
1Mb / 62P
Dual/Single Output PMIC with 12-Bit Telemetry ADC for Industrial and Computing Applications
Feb.25.20
More results


同様の説明 - ISL91211AIK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX1702B MAXIM-MAX1702B Datasheet
820Kb / 19P
Triple-Output Power-Management IC for Microprocessor-Based Systems
Rev 0; 4/02
logo
Texas Instruments
TPS75003 TI-TPS75003 Datasheet
604Kb / 24P
Triple-Supply Power Management IC for Powering FPGAs and DSPs
TPS65232 TI1-TPS65232 Datasheet
1Mb / 31P
TRIPLE BUCK POWER MANAGEMENT IC
TPS75003-EP TI1-TPS75003-EP Datasheet
1Mb / 29P
Triple-Supply Power Management IC for Powering FPGAs and DSPs
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX1702BETX MAXIM-MAX1702BETX Datasheet
820Kb / 19P
Triple-Output Power-Management IC for Microprocessor-Based Systems
Rev 0; 4/02
logo
Texas Instruments
TPS75003MRHLREP TI-TPS75003MRHLREP Datasheet
1Mb / 29P
Triple-Supply Power Management IC for Powering FPGAs and DSPs
TPS75003RHLT TI-TPS75003RHLT Datasheet
1,000Kb / 31P
Triple-Supply Power Management IC for Powering FPGAs and DSPs
logo
Renesas Technology Corp
ISL91211A RENESAS-ISL91211A Datasheet
201Kb / 2P
Triple/Quad Output Power Management IC
ISL91301A RENESAS-ISL91301A Datasheet
231Kb / 2P
Triple/Quad Output Power Management IC
logo
Rohm
BD39031MUF-C ROHM-BD39031MUF-C Datasheet
1Mb / 53P
Power Management IC for ADAS Applications
05.Mar.2020 Rev.001
More results




Renesas Technology Corp について


Renesas Technology Corpは、自動車、産業、消費者市場のさまざまなアプリケーションに幅広いマイクロコントローラー、システムオンチップ、アナログおよび電源デバイスを提供する日本の半導体会社です。
同社は2010年にNEC Electronics CorporationとRenesas Technology Corporationの合併を通じて設立されました。
Renesasは、世界最大のマイクロコントローラーサプライヤーの1つであり、モノのインターネット(IoT)、人工知能(AI)、自動車エレクトロニクスなどの分野での高度な技術の開発に関する専門知識で知られています。
同社は20か国以上で事業を展開しており、その製品は幅広いアプリケーションで使用されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com