データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISL91211AIK データシート(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 ISL91211AIK
部品情報  Triple/Quad Output Power Management IC for Industrial and Computing Applications
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL91211AIK データシート(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp

  ISL91211AIK Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp ISL91211AIK Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp ISL91211AIK Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp ISL91211AIK Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ISL91211AIK Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ISL91211AIK Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ISL91211AIK Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ISL91211AIK Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL91211AIK Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 54 page
background image
ISL91211AIK, ISL91211BIK
1. Overview
FN9344 Rev.1.02
Page 3 of 53
Feb.25.20
1.
Overview
1.1
Typical Application Diagrams
Figure 3. 2 Phase + 1 Phase + 1 Phase
Figure 4. 1 Phase + 1 Phase + 1 Phase + 1 Phase
AVIN
PVIN_A
EN
2.7V to 5.5V
VOUT1
VOUT1
PH_D
PH_C
RTN1
VIO
AVIN_FILT
VOUT2
PH_B
RTN2
VOUT2
GND
PH_A
RTN3
VOUT3
VOUT3
INT
MPIO<3:0>
WDOG_RST
GPIO<2:0>
PVIN_B
PVIN_C
PVIN_D
PGND_B
PGND_C
PGND_D
PGND_A
ISL91211AIIK
1.8V
1.5V to 5.5V
2.7V to 5.5V
RTN4
VOUT4
AVIN
PVIN_A
EN
2.7V to 5.5V
2.7V to 5.5V
VOUT1
PH_D
RTN1
VIO
AVIN_FILT
VOUT2
PH_B
RTN2
VOUT2
GND
PH_A
RTN3
VOUT3
VOUT3
INT
MPIO<3:0>
WDOG_RST
GPIO<2:0>
PVIN_B
PVIN_C
PVIN_D
PGND_B
PGND_C
PGND_D
PGND_A
ISL91211BIK
1.8V
1.5V to 5.5V
VOUT1
PH_C
RTN4
VOUT4
VOUT4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com