データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LT6654BX データシート(PDF) 8 Page - Analog Devices

部品番号 LT6654BX
部品情報  Wide Supply 2.5V Precision Voltage Reference
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

LT6654BX データシート(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button LT6654BX Datasheet HTML 4Page - Analog Devices LT6654BX Datasheet HTML 5Page - Analog Devices LT6654BX Datasheet HTML 6Page - Analog Devices LT6654BX Datasheet HTML 7Page - Analog Devices LT6654BX Datasheet HTML 8Page - Analog Devices LT6654BX Datasheet HTML 9Page - Analog Devices LT6654BX Datasheet HTML 10Page - Analog Devices LT6654BX Datasheet HTML 11Page - Analog Devices LT6654BX Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
LT6654BX
8
Rev. 0
For more information www.analog.com
APPLICATIONS INFORMATION
Figure 5. Load Current Response Time Test Circuit
Figure 6. 25°C LT6654BX-2.5 Sourcing and Sinking 0.5mA
Figure 7. 175°C LT6654BX-2.5 Sourcing and Sinking 0.5mA
Figure 8. 25°C LT6654BX-2.5 Sourcing 4mA to 5mA
Figure 10. 25°C LT6654BX-2.5 Sinking 4mA to 5mA
Figure 9. 175°C LT6654BX-2.5 Sourcing 2mA to 3mA
50µs/DIV
–0.5mA/SINK
VOUT
20mV/DIV/AC
2.5V/DC
6654BX F06
0.5mA/SOURCE
COUT = 1µF
IOUT
100µs/DIV
–0.5mA/SINK
IOUT
0.5mA/SOURCE
VOUT
10mV/DIV/AC
2.5V/DC
6654BX F07
TA = 175°C
COUT = 1µF
50µs/DIV
4mA
VOUT
10mV/DIV/AC
2.5V/DC
6654BX F08
5mA
COUT = 1µF
IOUT
50µs/DIV
–5mA
VOUT
10mV/DIV/AC
2.5V/DC
6654BX F10
–4mA
COUT = 1µF
IOUT
100µs/DIV
2mA
IOUT
3mA
VOUT
5mV/DIV/AC
2.5V/DC
6654BX F09
TA = 175°C
COUT = 1µF
LT6654BX
CIN
0.1µF
VIN
3V
COUT
1µF
VGEN
RL = 1k
6654BX F05
1V
OUT
IN
GND



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com