データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HM4091B データシート(PDF) 5 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

部品番号 HM4091B
部品情報  Single-cell lithium iron phosphate battery
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4091B データシート(HTML) 5 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4091B Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
电气参数:
(VIN=5V, 除非另外注明,TA=-40℃ 到100℃, 典型值在环境温度为25℃时测得)
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
输入电源电压
VIN
工作电流
IVIN
BAT端无负载
300
450
600
µA
电源电压过低锁存阈
Vuvlo
VIN上升
3.2
3.8
V
恒压充电电压
VREG
FB端连接到BAT端
3.55
3.6
3.65
V
RPROG =1.2K,
恒流充电模式
850
1000
1150
RPROG =1.2K,
涓流充电模式
75
100
125
mA
电池连接端电流
IBAT
VIN=0V, 睡眠模式
3
µA
预充电阈值
VPRE
FB管脚电压上升
1.80
2.05
2.15
V
预充电阈值迟滞
HPRE
0.1
V
充电结束阈值
Vterm
测量PROG管脚的电压
V
再充电阈值
VRECH
FB管脚电压,FB连接到BAT
VREG-0.3
V
VBAT<2.0V,涓流充电模式
PROG管脚电压
VPROG
VBAT>2.0V,恒流充电模式
1.0
V
下拉电流
ICHRG
VCHRG=0.3V,充电状态
5
mA
漏电流
VCHRG=6V,充电结束状态
1
µA
下拉电流
IDONE
VDONE=0.3V,充电结束状态
5
mA
漏电流
VDONE=6V,充电状态
1
µA
0.9
1.1
0.2
0.2
CHRG
CHRG
DONE
DONE
V
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com