データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HM4091B データシート(PDF) 1 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

部品番号 HM4091B
部品情報  Single-cell lithium iron phosphate battery
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4091B データシート(HTML) 1 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4091B Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
概述:
是可以对单节磷酸铁锂电池进行恒流/恒
压充电管理的集成电路。该器件内部包括功率晶
体管,不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。
只需要极少的外围元器件,非常适合于
便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功
耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度
控制在安全范围内。内部固定的恒压充电电压为
,也可以通过一个外部的电阻调节。充电电
流通过一个外部电阻设置。当输入电压(交流适
配器或者
电源)掉电时,
自动进入
低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于 微
安。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充
电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指
示等功能。
采用散热增强型的 管脚小外形封装
应用:
矿灯
磷酸铁锂电池应用
各种充电器
特点:
独立的单节磷酸铁锂电池充电管理
输入电压范围:
片内功率晶体管
不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
恒压充电电压
,也可通过一个外部电阻
调节
为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电
池电压较低时采用小电流的预充电模式
可设置的持续恒流充电电流可达
采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充
电电流最大化,又可以防止芯片过热
电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
充电状态和充电结束状态双指示输出
充电结束检测
自动再充电
散热增强型 管脚小外形封装
产品无铅,满足
,不含卤素
1
2
3
4
8
7
6
5
EN
PROG
GND
VIN
BAT
DONE
CHRG
FB
锂电池正负极反接保护功能;
1A防反接磷酸铁锂电池充电芯片
HM4091B
HM4091B
HM4091B
HM4091B
3.6V
USB
3
(SOP8)
8
4.0V
9.0V
3.6V
1A
C/10
8
(SOP8)
rohs
GND
SOP8-PP
XXXX
XXXX
=日期代码
管脚图
订单型号
器件标记


同様の部品番号 - HM4091B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM4091 HMSEMI-HM4091 Datasheet
862Kb / 11P
1A Lithium battery charging IC
More results

同様の説明 - HM4091B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM4055E HMSEMI-HM4055E Datasheet
949Kb / 12P
Single-cell lithium iron phosphate battery charging chip
logo
Power Sonic Corporation
PAL7AHY POWER-SONIC-PAL7AHY Datasheet
606Kb / 2P
Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) Battery
PAL7ZSHY POWER-SONIC-PAL7ZSHY Datasheet
665Kb / 2P
Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) Battery
PAL14-AHY POWER-SONIC-PAL14-AHY Datasheet
575Kb / 2P
Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) Battery
PAL14HY POWER-SONIC-PAL14HY Datasheet
637Kb / 2P
Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) Battery
PSL-12200 POWER-SONIC-PSL-12200 Datasheet
3Mb / 2P
Rechargeable Lithium Iron Phosphate Battery
PSL-12450E POWER-SONIC-PSL-12450E Datasheet
3Mb / 2P
Rechargeable Lithium Iron Phosphate Battery
PSL-24200 POWER-SONIC-PSL-24200 Datasheet
1Mb / 2P
Rechargeable Lithium Iron Phosphate Battery
PSL-SC-122000-G8D POWER-SONIC-PSL-SC-122000-G8D Datasheet
838Kb / 2P
Rechargeable Lithium Iron Phosphate Battery
logo
List of Unclassifed Man...
LFP18650P-1100 ETC-LFP18650P-1100 Datasheet
71Kb / 1P
Lithium Iron Phosphate Cell
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com