データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HM4091B データシート(PDF) 9 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

部品番号 HM4091B
部品情報  Single-cell lithium iron phosphate battery
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4091B データシート(HTML) 9 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM4091B Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091B Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
电源输入端
VIN 旁路电容
电源输入端需要一个旁路电容(图 和图 中的
,一般情况下,
的电容可以满足要求,对电容的类型
没有限制。如果适配器的输出电阻比较大或者连线比较长,可适当增加此旁路电容值。在使用某些种类
的陶瓷电容时,由于共振和高品质因数特性,在带电插拔瞬间,会在
的电源输入端产生瞬间高电
压,可能损坏芯片,在这种情况下,可以同输入滤波电容串联一个1欧姆的电阻,或者在输入端和地之间
增加一个
二极管。
稳定性
为了保证充电器正常工作,需要从电池端
之间连接一个电容(图 和图 中的
,电容值在
,对电容类型没有特殊要求。
在恒流模式,
管脚连接的电阻,电容也会影响系统的稳定性。通常情况下,在
管脚没有外加电
容时,在此管脚可以外接一个阻值高达
的电阻。如果在
管脚有外接的电容,则在此管脚允许外接
的电阻值会减小。为了使充电器能正常工作,
管脚外接电阻,电容所形成的极点应高于
。假
管脚外接电容 ,用下面的公式可以计算
管脚允许外接的最大电阻值:
PCB设计注意事项
(1) 第
管脚
的充电电流编程电阻要尽可能靠近
,并且要使第
管脚
的寄
生电容尽量小。
(2) 第
管脚
的旁路电容,第
管脚
的输出电容要尽可能靠近
(3) 一个散热性能良好的
对输出最大充电电流很关键。集成电路产生的热通过封装的金属
引线框管脚散到外面,
上的铜层起着散热片的作用,所以每个管脚(尤其是
管脚)
的铜层的面积应尽可能大,多放些通孔也能提高热处理能力。在系统内除了充电器以外的热
源也会影响充电器输出的电流
在做系统布局时也要给以充分考虑。
为了能够输出最大的充电电流,要求将
背面裸露的金属板焊接到印刷线路板的地端
的铜线上,以达到最大的散热性能。否则,芯片的热阻将增大,导致充电电流减小。
PROG
PROG
C
R
5
10
2
1
π
管脚电平(对应的
LED状态)
管脚电平(对应的
LED状态)
状态说明
低电平(红色
常亮)
高电平(绿色
灭)
正在充电
高电平(红色
灭)
低电平(绿色
常亮)
充电结束状态
高电平(红色
灭)
高电平(绿色
灭)
输入电压低于电源低电压
锁存阈值,或者
输入电压低于电池连接端
电压
具备有锂电池正负极反接保护功能。当锂电池正负极反接于
电流输出引脚,
会停机显示故障状态,无充电电流。两个状态指示灯全灭,拿掉电池后
自动恢复正常状态。
电池反接保护
HM4091B
HM4091B
HM4091B
HM4091B
HM4091B
HM4091B
HM4091B
HM4091B
LED
LED
LED
LED
LED
LED
BAT
1uF
C1)
2
1
TVS
BAT
GND
4.7uF
10uF
C2)
2
1
PROG
PROG
50K
PROG
PROG
200KHz
PROG
C
PROG
PROG
PROG
2
2
4
VIN
5
BAT
PCB
PCB
GND
电池正负极反接



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com